công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1113142 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1113142 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1113142
tải về  1113142 tải về
kích thước tập tin   219.73 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4ACS/15,0-93K/R4ACS - Patch cable

1113142 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1113142 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1113142
tải về  1113142 Click to download

kích thước tập tin   219.73 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4ACS/15,0-93K/R4ACS - Patch cable

1113142 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1113142 Thông tin chi tiết sản phẩm

Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 15 m, number of positions: 4, 100 Mbps,
CAT5, material: PP, connection method: Pierce connection, connection cross section: AWG 23-
22, cable outlet: straight, PROFINET

Your advantages
• Perfect for industrial applications
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 100 Mbps (CAT5)




Số phần tương tự - 1113142

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
1113142 MACOM-1113142 Datasheet
5Mb / 85P
tyco electronics contents
More results


Mô tả tương tự - 1113142

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1112927 PHOENIX-1112927 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/5,0-93K/R4ACS
1112928 PHOENIX-1112928 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/3,0-93K/R4ACS
1112929 PHOENIX-1112929 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-93K/R4ACS
1112931 PHOENIX-1112931 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/0,5-93K/R4ACS
1112932 PHOENIX-1112932 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/0,3-93K/R4ACS
1113146 PHOENIX-1113146 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/0,2-93K/R4ACS
1113323 PHOENIX-1113323 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/15,0-93M/R4ACS
1113328 PHOENIX-1113328 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/15,0-93B/R4ACS
1112930 PHOENIX-1112930 Datasheet
219Kb / 5P
NBC-R4ACS/1,0-93K/R4ACS - Patch cable
1113141 PHOENIX-1113141 Datasheet
219Kb / 5P
NBC-R4ACS/20,0-93K/R4ACS - Patch cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com