công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1424133 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1424133 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1424133
tải về  1424133 tải về
kích thước tập tin   451.16 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE - Device connector, rear mounting

1424133 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1424133 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1424133
tải về  1424133 Click to download

kích thước tập tin   451.16 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE - Device connector, rear mounting

1424133 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1424133 Thông tin chi tiết sản phẩm

Device connector, rear mounting, Power, 4-position, Flush-type female connector, straight, M12-
Standard, coding: S , on free cable end, Rear mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable
length: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL stranded hook-up wire, Alternative product in accordance with
RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%) item no.: 1239440

Your advantages
• For compact devices: transmit high power in a confined space
• Protection against mismatching thanks to S-coding
• Pre-assembled with litz wires for immediate use
• Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
• Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
• For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut




Số phần tương tự - 1424133

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1424130 PHOENIX-1424130 Datasheet
315Kb / 8P
SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - Contact carrier
1424131 PHOENIX-1424131 Datasheet
201Kb / 5P
SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Housing screw connection
1424132 PHOENIX-1424132 Datasheet
525Kb / 11P
SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - Device connector, rear mounting
1424134 PHOENIX-1424134 Datasheet
349Kb / 9P
SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0,5 - Device connector, rear mounting
1424135 PHOENIX-1424135 Datasheet
1,016Kb / 28P
Device connector, rear mounting - VS-FSBPXS-OE- 94F/0,5
More results


Mô tả tương tự - 1424133

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1419629 PHOENIX-1419629 Datasheet
531Kb / 13P
SACC-DSI-M12MS-4CON-M16/0,5 - Device connector, rear mounting
1411598 PHOENIX-1411598 Datasheet
446Kb / 10P
SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE - Device connector, rear mounting
1419771 PHOENIX-1419771 Datasheet
455Kb / 11P
SACC-DSI-M12FS-4CON-M16 SH - Device connector, rear mounting
1419768 PHOENIX-1419768 Datasheet
504Kb / 11P
SACC-DSI-M12MS-4CON-M16 SH - Device connector, rear mounting
1424132 PHOENIX-1424132 Datasheet
525Kb / 11P
SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - Device connector, rear mounting
1424134 PHOENIX-1424134 Datasheet
349Kb / 9P
SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0,5 - Device connector, rear mounting
1424136 PHOENIX-1424136 Datasheet
349Kb / 9P
SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Device connector, rear mounting
1419742 PHOENIX-1419742 Datasheet
521Kb / 11P
SACC-DSI-M12MS-4CON-M16 - Device connector, rear mounting
1027680 PHOENIX-1027680 Datasheet
203Kb / 6P
SACC-DSI-MSD-4CON-M16-L180 PP - Device connector, rear mounting
1239442 PHOENIX-1239442 Datasheet
340Kb / 8P
SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5X - Device connector, rear mounting
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com