công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2196572025 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

2196572025 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 2196572025
tải về  2196572025 tải về
kích thước tập tin   282.95 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 600mm disc Au

2196572025 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2196572025 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 2196572025
tải về  2196572025 Click to download

kích thước tập tin   282.95 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 600mm disc Au

2196572025 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 2196572025

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2196572020 MOLEX-2196572020 Datasheet
283Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572021 MOLEX-2196572021 Datasheet
283Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572022 MOLEX-2196572022 Datasheet
283Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572023 MOLEX-2196572023 Datasheet
283Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572024 MOLEX-2196572024 Datasheet
283Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 50mm disc Au
2022/01/13
More results


Mô tả tương tự - 2196572025

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2196572030 MOLEX-2196572030 Datasheet
290Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 3ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572050 MOLEX-2196572050 Datasheet
300Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 5ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196562020 MOLEX-2196562020 Datasheet
280Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-R 2ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196562033 MOLEX-2196562033 Datasheet
288Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-R 3ckt 300mm disc Au
2022/01/13
2196562044 MOLEX-2196562044 Datasheet
291Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-R 4ckt 600mm disc Au
2022/01/13
2196651024 MOLEX-2196651024 Datasheet
262Kb / 1P
KK 3.96 R-S 2ckt 600mm disc Sn
2022/01/19
2196562050 MOLEX-2196562050 Datasheet
299Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-R 5ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572020 MOLEX-2196572020 Datasheet
283Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 2ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572040 MOLEX-2196572040 Datasheet
292Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 4ckt 50mm disc Au
2022/01/13
2196572060 MOLEX-2196572060 Datasheet
306Kb / 1P
Pico-Lock 2.0 R-S 6¢ckt 50mm disc Au
2022/01/13
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com