công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1411568 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1411568 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1411568
tải về  1411568 tải về
kích thước tập tin   504.25 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-E-M12FS-4P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting

1411568 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1411568 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1411568
tải về  1411568 Click to download

kích thước tập tin   504.25 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-E-M12FS-4P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting

1411568 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1411568 Thông tin chi tiết sản phẩm

Device connector front mounting, Universal, 4-position, Flush-type female connector, straight,
M12-Standard, coding: A , on free cable end, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable
length: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz wire

Your advantages
• Easy-to-install, optimized XL housing contour with wrench size 19
• Mechanical tightening limitation for long-term-stable gasket
• Pre-assembled with litz wires for immediate use
• Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
• Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
• All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
• For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut




Số phần tương tự - 1411568

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
141156-1 MACOM-141156-1 Datasheet
34Kb / 1P
FASTON TABS 45. 250series
logo
TE Connectivity Ltd
1411560 TEC-1411560 Datasheet
235Kb / 1P
EXTRACTION TOOL
logo
PHOENIX CONTACT
1411561 PHOENIX-1411561 Datasheet
188Kb / 5P
FOC-OE-OE-GZ01/... - FO cable
1411563 PHOENIX-1411563 Datasheet
189Kb / 5P
FOC-OE-OE-GZ02/... - FO cable
1411564 PHOENIX-1411564 Datasheet
187Kb / 5P
FOC-OE-OE-GZ03/... - FO cable
More results


Mô tả tương tự - 1411568

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1411573 PHOENIX-1411573 Datasheet
413Kb / 11P
SACC-E-M12FS-8P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1411574 PHOENIX-1411574 Datasheet
426Kb / 11P
SACC-E-M12FS-12P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1411584 PHOENIX-1411584 Datasheet
511Kb / 12P
SACC-DSI-M12FS-4P-M16XL/0,5 - Device connector, rear mounting
1411608 PHOENIX-1411608 Datasheet
361Kb / 10P
SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1411607 PHOENIX-1411607 Datasheet
539Kb / 12P
SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - Device connector front mounting
1411569 PHOENIX-1411569 Datasheet
498Kb / 12P
SACC-E-M12FSD-4P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1411571 PHOENIX-1411571 Datasheet
1Mb / 12P
SACC-E-M12FS-5P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1411577 PHOENIX-1411577 Datasheet
533Kb / 12P
SACC-E-M12MS-4P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
1411605 PHOENIX-1411605 Datasheet
514Kb / 12P
SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE - Device connector front mounting
1411581 PHOENIX-1411581 Datasheet
414Kb / 11P
SACC-E-M12MS-8P-M16XL/0,5 - Device connector front mounting
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com