công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1107269 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1107269 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1107269
tải về  1107269 tải về
kích thước tập tin   381.83 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-M12FSS-3PECON-PG 9-M - Power connector

1107269 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1107269 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1107269
tải về  1107269 Click to download

kích thước tập tin   381.83 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-M12FSS-3PECON-PG 9-M - Power connector

1107269 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1107269 Thông tin chi tiết sản phẩm

Power connector, 4-position, unshielded, Socket straight M12, S, Screw connection, knurl
material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm,
for AC current up to 12 A/630 V

Your advantages
• Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
• Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
• High-performance: AC connectors for up to 12 A and 630 V AC
• Protection against incorrect connection using special S-coding




Số phần tương tự - 1107269

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
1107260 MACOM-1107260 Datasheet
5Mb / 85P
tyco electronics contents
logo
PHOENIX CONTACT
1107268 PHOENIX-1107268 Datasheet
391Kb / 12P
SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M - Power connector
More results


Mô tả tương tự - 1107269

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1404642 PHOENIX-1404642 Datasheet
298Kb / 6P
Power connector - SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M
1404643 PHOENIX-1404643 Datasheet
291Kb / 6P
Power connector - SACC-M12MST-3PECON-PG11-M
1107268 PHOENIX-1107268 Datasheet
391Kb / 12P
SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M - Power connector
1418052 PHOENIX-1418052 Datasheet
399Kb / 13P
SACC-M12FST-4CON-PG 9-M - Power connector
1419639 PHOENIX-1419639 Datasheet
390Kb / 12P
SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - Power connector
1419640 PHOENIX-1419640 Datasheet
381Kb / 12P
SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - Power connector
1419641 PHOENIX-1419641 Datasheet
412Kb / 12P
SACC-M12MRS-2PECON-PG 9-M - Power connector
1419642 PHOENIX-1419642 Datasheet
395Kb / 13P
SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - Power connector
1107272 PHOENIX-1107272 Datasheet
400Kb / 13P
SACC-M12FRS-3PECON-PG 9-M - Power connector
1107271 PHOENIX-1107271 Datasheet
416Kb / 12P
SACC-M12MRS-3PECON-PG 9-M - Power connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com