công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1071080 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1071080 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1071080
tải về  1071080 tải về
kích thước tập tin   309.38 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SPTAF 1/12-5,0-IL-EX - PCB terminal block

1071080 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1071080 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1071080
tải về  1071080 Click to download

kích thước tập tin   309.38 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SPTAF 1/12-5,0-IL-EX - PCB terminal block

1071080 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1071080 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nominal cross section: 1.5 mm2, number of rows: 1,
number of positions per row: 12, product range: SPTAF 1/..-IL-EX, pitch: 5 mm, connection
method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection
direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder
pins per potential: 2, type of packaging: Tray

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Intuitive use through colour coded actuation lever
• Small component size for applications where space is at a premium
• Satisfies the more stringent safety requirements of “Ex eb” protection according to IEC 60079-7 for potentially explosive areas
• Quick and convenient testing using integrated test option




Số phần tương tự - 1071080

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
1071080 SICK-1071080 Datasheet
221Kb / 4P
nLEVEL SENSORS
2016-05-11
More results


Mô tả tương tự - 1071080

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1862288 PHOENIX-1862288 Datasheet
134Kb / 7P
PCB terminal block - SPTAF 1/ 3-5,0-IL
1862291 PHOENIX-1862291 Datasheet
134Kb / 7P
PCB terminal block - SPTAF 1/ 4-5,0-IL
1071020 PHOENIX-1071020 Datasheet
76Kb / 4P
PCB terminal block - SPTAF 1/12-3,5-IL-EX
10/28/2020
1071077 PHOENIX-1071077 Datasheet
78Kb / 4P
PCB terminal block - SPTAF 1/ 9-5,0-IL-EX
10/28/2020
1071074 PHOENIX-1071074 Datasheet
305Kb / 10P
PCB terminal block - SPTAF 1/ 8-5,0-IL-EX
Jan 10, 2023
1071060 PHOENIX-1071060 Datasheet
299Kb / 10P
SPTAF 1/12-5,0-EL-EX - PCB terminal block
1071070 PHOENIX-1071070 Datasheet
309Kb / 10P
SPTAF 1/ 5-5,0-IL-EX - PCB terminal block
1071073 PHOENIX-1071073 Datasheet
314Kb / 10P
SPTAF 1/ 7-5,0-IL-EX - PCB terminal block
1071078 PHOENIX-1071078 Datasheet
314Kb / 10P
SPTAF 1/10-5,0-IL-EX - PCB terminal block
1862372 PHOENIX-1862372 Datasheet
351Kb / 10P
SPTAF 1/12-5,0-IL - PCB terminal block
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com