công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMCJ26CAQ bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

SMCJ26CAQ Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện SMCJ26CAQ
tải về  SMCJ26CAQ tải về
kích thước tập tin   509.23 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 1,500W SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

SMCJ26CAQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMCJ26CAQ Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện SMCJ26CAQ
tải về  SMCJ26CAQ Click to download

kích thước tập tin   509.23 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 1,500W SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

SMCJ26CAQ bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


SMCJ26CAQ Thông tin chi tiết sản phẩm

Description and Applications
Suitable to protect sensitive automotive circuits against surges
defined in ISO7637-2 and against electrostatic discharges according
to ISO10605.
Compliance with following standards:
 ISO10605, C = 150pF, R = 330Ω:
30kV (Air Discharge)
30kV (Contact Discharge)
 ISO7637-2
Pulse 1: VS = -100V
Pulse 2a: VS = +50V
Pulse 3a: VS = -150V
Pulse 3b: VS = +100V

Features and Benefits
 1,500W Peak Pulse Power Dissipation
 5V to 110V Standoff Voltages
 Glass Passivated Die Construction
 Unidirectional and Bidirectional Versions Available
 Excellent Clamping Capability
 Fast Response Time
 Lead-Free Finish; RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
 Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
 The DIODES™ SMCJ5.0(C)AQ – SMCJ110(C)AQ are suitable
for automotive applications requiring specific change
control; these parts are AEC-Q101 qualified, PPAP capable,
and manufactured in IATF 16949 certified facilities.
https://www.diodes.com/quality/product-definitions/




Số phần tương tự - SMCJ26CAQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
SMCJ26CA FAIRCHILD-SMCJ26CA Datasheet
127Kb / 5P
DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS
logo
Bytes
SMCJ26CA BYTES-SMCJ26CA Datasheet
337Kb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Diodes Incorporated
SMCJ26CA DIODES-SMCJ26CA Datasheet
80Kb / 3P
1500W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19003 Rev. 11 - 2
logo
Fairchild Semiconductor
SMCJ26CA FAIRCHILD-SMCJ26CA Datasheet
108Kb / 4P
Transient Voltage Suppressors
logo
Microsemi Corporation
SMCJ26CA MICROSEMI-SMCJ26CA Datasheet
584Kb / 4P
SURFACE MOUNT 1500 Watt Transient Voltage Suppressor
More results


Mô tả tương tự - SMCJ26CAQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
SM5A27 GE-SM5A27 Datasheet
107Kb / 2P
SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SM6A27 GE-SM6A27 Datasheet
107Kb / 2P
SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
TPSMC6.8 EIC-TPSMC6.8 Datasheet
60Kb / 3P
AUTOMOTIVE SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microdiode Semiconducto...
SMBJ5.0 CHENDA-SMBJ5.0 Datasheet
2Mb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
TPSMC43A EIC-TPSMC43A_12 Datasheet
165Kb / 3P
AUTOMOTIVE SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
General Semiconductor
TPSMB6.8 GE-TPSMB6.8 Datasheet
65Kb / 4P
SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
TPSMC6.8 GE-TPSMC6.8 Datasheet
64Kb / 4P
AUTOMOTIVE SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
SM8A27 VISHAY-SM8A27 Datasheet
33Kb / 3P
Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressor
01-Aug-02
logo
Diodes Incorporated
SMAJ5.0AQ DIODES-SMAJ5.0AQ Datasheet
376Kb / 6P
400W SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
September 2021
SMA6J5.0CAQ DIODES-SMA6J5.0CAQ Datasheet
480Kb / 5P
600W SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Rev. 1 - 2 September 2022
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com