công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VBE1206N bảng dữ liệu (PDF) - VBsemi Electronics Co.,Ltd

VBE1206N Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd
tên linh kiện VBE1206N
tải về  VBE1206N tải về
kích thước tập tin   601.14 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 200 V (D-S) MOSFET

VBE1206N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VBE1206N Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện VBE1206N
tải về  VBE1206N Click to download

kích thước tập tin   601.14 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 200 V (D-S) MOSFET

VBE1206N bảng dữ liệu (HTML) - VBsemi Electronics Co.,Ltd


VBE1206N Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• TrenchFET® Power MOSFET
• 175 °C Junction Temperature
• PWM Optimized
• 100 % Rg Tested
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC
APPLICATIONS
• Primary Side Switch




Số phần tương tự - VBE1206N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBE1206N VBSEMI-VBE1206N Datasheet
589Kb / 7P
N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results


Mô tả tương tự - VBE1206N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4418DY VISHAY-SI4418DY Datasheet
69Kb / 5P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
24-Nov-03
SUM36N20-54P VISHAY-SUM36N20-54P Datasheet
125Kb / 6P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
14-Apr-08
logo
Analog Power
AM7202N ANALOGPOWER-AM7202N Datasheet
366Kb / 5P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM90N20-40P ANALOGPOWER-AM90N20-40P Datasheet
313Kb / 5P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM90N20-78B ANALOGPOWER-AM90N20-78B Datasheet
361Kb / 5P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR690DP VISHAY-SIR690DP Datasheet
371Kb / 13P
N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
04-Jul-16
SISS98DN VISHAY-SISS98DN Datasheet
345Kb / 9P
N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
23-May-16
logo
Analog Power
AM30N20-78D ANALOGPOWER-AM30N20-78D Datasheet
332Kb / 5P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AMR402N ANALOGPOWER-AMR402N Datasheet
417Kb / 5P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2382 VBSEMI-2SK2382 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com