công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AUP1G32 bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74AUP1G32 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74AUP1G32
tải về  74AUP1G32 tải về
kích thước tập tin   273.84 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-power 2-input OR-gate

74AUP1G32 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74AUP1G32 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74AUP1G32
tải về  74AUP1G32 Click to download

kích thước tập tin   273.84 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-power 2-input OR-gate

74AUP1G32 bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74AUP1G32 Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
The 74AUP1G32 is a single 2-input OR gate. Schmitt-trigger action at all inputs makes the circuit
tolerant of slower input rise and fall times. This device ensures very low static and dynamic power
consumption across the entire VCC range from 0.8 V to 3.6 V. This device is fully specified for
partial power down applications using IOFF. The IOFF circuitry disables the output, preventing the
potentially damaging backflow current through the device when it is powered down.
2. Features and benefits
• Wide supply voltage range from 0.8 V to 3.6 V
• CMOS low power dissipation
• High noise immunity
• Overvoltage tolerant inputs to 3.6 V
• Low noise overshoot and undershoot < 10 % of VCC
• IOFF circuitry provides partial power-down mode operation
• Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II Level B
• Low static power consumption; ICC = 0.9 μA (maximum)
• Complies with JEDEC standards:
• JESD8-12 (0.8 V to 1.3 V)
• JESD8-11 (0.9 V to 1.65 V)
• JESD8-7 (1.2 V to 1.95 V)
• JESD8-5 (1.8 V to 2.7 V)
• JESD8-B (2.7 V to 3.6 V)
• ESD protection:
• HBM JESD22-A114F Class 3A exceeds 5000 V
• MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
• CDM JESD22-C101E exceeds 1000 V
• Multiple package options
• Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C




Số phần tương tự - 74AUP1G32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AUP1G32 PHILIPS-74AUP1G32 Datasheet
83Kb / 16P
Low-power 2-input OR gate
Rev. 01-2 August 2005
logo
Diodes Incorporated
74AUP1G32 DIODES-74AUP1G32 Datasheet
188Kb / 11P
SINGLE 2 INPUT POSITIVE OR GATE
Rev 1
logo
Nexperia B.V. All right...
74AUP1G32-Q100 NEXPERIA-74AUP1G32-Q100 Datasheet
227Kb / 14P
Low-power 2-input OR-gate
74AUP1G32-Q100 NEXPERIA-74AUP1G32-Q100 Datasheet
259Kb / 16P
Low-power 2-input OR-gate
Rev. 7 20 September 2024
74AUP1G32-Q100 NEXPERIA-74AUP1G32-Q100_V01 Datasheet
259Kb / 16P
Low-power 2-input OR-gate
Rev. 7 20 September 2024
More results


Mô tả tương tự - 74AUP1G32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AUP1G32 PHILIPS-74AUP1G32 Datasheet
83Kb / 16P
Low-power 2-input OR gate
Rev. 01-2 August 2005
74AUP1G86 PHILIPS-74AUP1G86 Datasheet
67Kb / 17P
Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 02.00-16 May 2006
74AUP2G32 NXP-74AUP2G32 Datasheet
100Kb / 17P
Low-power dual 2-input OR gate
Rev. 03-8 January 2009
74AUP1G32GF NXP-74AUP1G32GF Datasheet
349Kb / 21P
Low-power 2-input OR-gate
Rev. 7-8 July 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74AUP1G86-Q100 NEXPERIA-74AUP1G86-Q100 Datasheet
222Kb / 14P
Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate
74AUP1G32-Q100 NEXPERIA-74AUP1G32-Q100 Datasheet
227Kb / 14P
Low-power 2-input OR-gate
74AXP1G32 NEXPERIA-74AXP1G32 Datasheet
797Kb / 17P
Low-power 2-input OR gate
74AXP1G86 NEXPERIA-74AXP1G86 Datasheet
835Kb / 17P
Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate
74AUP1G86 NEXPERIA-74AUP1G86 Datasheet
274Kb / 18P
Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 8 - 24 January 2022
74AUP2G32 NEXPERIA-74AUP2G32 Datasheet
302Kb / 20P
Low-power dual 2-input OR gate
Rev. 9 - 24 June 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com