công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AUP1G18 bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74AUP1G18 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74AUP1G18
tải về  74AUP1G18 tải về
kích thước tập tin   280.14 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output

74AUP1G18 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74AUP1G18 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74AUP1G18
tải về  74AUP1G18 Click to download

kích thước tập tin   280.14 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output

74AUP1G18 bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74AUP1G18 Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
The 74AUP1G18 is a 1-to-2 demultiplexer with a 3-state outputs. The device buffers the data on
input A and passes it to output 1Y or 2Y, depending on whether the state of the select input (S) is
LOW or HIGH. The unused output assumes the high impedence OFF-state. Schmitt-trigger action
at all inputs makes the circuit tolerant of slower input rise and fall times. This device ensures very
low static and dynamic power consumption across the entire VCC range from 0.8 V to 3.6 V. This
device is fully specified for partial power down applications using IOFF. The IOFF circuitry disables
the output, preventing the potentially damaging backflow current through the device when it is
powered down.
2. Features and benefits
• Wide supply voltage range from 0.8 V to 3.6 V
• CMOS low power dissipation
• High noise immunity
• Complies with JEDEC standards:
• JESD8-12 (0.8 V to 1.3 V)
• JESD8-11 (0.9 V to 1.65 V)
• JESD8-7 (1.2 V to 1.95 V)
• JESD8-5 (1.8 V to 2.7 V)
• JESD8C (2.7 V to 3.6 V)
• ESD protection:
• HBM JESD22-A114F Class 3A exceeds 5000 V
• MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
• CDM JESD22-C101E exceeds 1000 V
• Low static power consumption; ICC = 0.9 μA (maximum)
• Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II
• Overvoltage tolerant inputs to 3.6 V
• Low noise overshoot and undershoot < 10 % of VCC
• IOFF circuitry provides partial Power-down mode operation
• Multiple package options
• Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C




Số phần tương tự - 74AUP1G18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AUP1G18 NXP-74AUP1G18 Datasheet
104Kb / 19P
Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 02-3 April 2008
74AUP1G18GF NXP-74AUP1G18GF Datasheet
104Kb / 19P
Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 02-3 April 2008
74AUP1G18GM NXP-74AUP1G18GM Datasheet
104Kb / 19P
Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 02-3 April 2008
74AUP1G18GW NXP-74AUP1G18GW Datasheet
104Kb / 19P
Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 02-3 April 2008
74AUP1G18 PHILIPS-74AUP1G18_15 Datasheet
214Kb / 22P
Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 5-3 July 2012
More results


Mô tả tương tự - 74AUP1G18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G18 PHILIPS-74LVC1G18 Datasheet
77Kb / 14P
1-of-2 non-inverting demultiplexer with 3-state deselected output
2003 Jul 25
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G18 TI-SN74LVC1G18 Datasheet
332Kb / 13P
1-OF-2 NONINVERTING DEMULTIPLEXER WITH 3-STATE DESELECTED OUTPUT
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G18 NXP-74LVC1G18 Datasheet
76Kb / 13P
1-of-2 non-inverting demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 02-30 August 2007
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G18 TI-SN74LVC1G18_07 Datasheet
497Kb / 13P
1-OF-2 NONINVERTING DEMULTIPLEXER WITH 3-STATE DESELECTED OUTPUT
logo
NXP Semiconductors
74AUP1G18 NXP-74AUP1G18 Datasheet
104Kb / 19P
Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 02-3 April 2008
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G18 UTC-U74LVC1G18 Datasheet
230Kb / 7P
1-OF-2 NON-INVERTING DEMULTIPLEXER WITH 3-STATE DESELECTED OUTPUT
logo
NXP Semiconductors
74AUP1G18 PHILIPS-74AUP1G18_15 Datasheet
214Kb / 22P
Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 5-3 July 2012
74LVC1G18 PHILIPS-74LVC1G18_15 Datasheet
83Kb / 13P
1-of-2 non-inverting demultiplexer with 3-state deselected output
Rev. 02-30 August 2007
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G18 TI1-SN74LVC1G18_15 Datasheet
1Mb / 23P
1-OF-2 NONINVERTING DEMULTIPLEXER WITH 3-STATE DESELECTED OUTPUT
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G18-Q100 NEXPERIA-74LVC1G18-Q100 Datasheet
782Kb / 14P
1-of-2 non-inverting demultiplexer with 3-state deselected output
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com