công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHC3G04GT bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74AHC3G04GT Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74AHC3G04GT
tải về  74AHC3G04GT tải về
kích thước tập tin   236.84 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Inverter

74AHC3G04GT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74AHC3G04GT Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74AHC3G04GT
tải về  74AHC3G04GT Click to download

kích thước tập tin   236.84 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Inverter

74AHC3G04GT bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74AHC3G04GT Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
The 74AHC3G04; 74AHCT3G04 is a triple inverter. Inputs are overvoltage tolerant. This feature
allows the use of these devices as translators in mixed voltage environments.
The AHC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 5.5 V.
The AHCT device has TTL input switching levels and supply voltage range 4.5 V to 5.5 V.
2. Features and benefits
• Wide supply voltage range from 2.0 to 5.5 V
• Overvoltage tolerant inputs to 5.5 V
• Symmetrical output impedance
• High noise immunity
• CMOS low power dissipation
• Balanced propagation delays
• Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II Level A
• ESD protection:
• HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
• MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
• CDM JESD22-C101C exceeds 1000 V
• Multiple package options
• Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C




Số phần tương tự - 74AHC3G04GT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC3G04GD NXP-74AHC3G04GD Datasheet
89Kb / 13P
Inverter
Rev. 02-26 January 2009
More results


Mô tả tương tự - 74AHC3G04GT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1GU04 PHILIPS-74LVC1GU04 Datasheet
96Kb / 15P
Inverter
2004 Sep 21
logo
Sumida Corporation
CIUH7D45 SUMIDA-CIUH7D45 Datasheet
160Kb / 1P
INVERTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SU04F TOSHIBA-TC7SU04F_01 Datasheet
225Kb / 6P
INVERTER
TC7SZ04AFE TOSHIBA-TC7SZ04AFE_07 Datasheet
153Kb / 5P
Inverter
TC7S04F TOSHIBA-TC7S04F_01 Datasheet
229Kb / 6P
INVERTER
TC7SZ04AFS TOSHIBA-TC7SZ04AFS Datasheet
166Kb / 6P
INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74HC3G04 NXP-74HC3G04 Datasheet
91Kb / 13P
Inverter
Rev. 03-2 July 2008
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S04FTE85LF TOSHIBA-TC7S04FTE85LF Datasheet
183Kb / 7P
Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT3G04 UTC-U74AHCT3G04 Datasheet
193Kb / 5P
INVERTER
logo
Renesas Technology Corp
RJP1CS04DWA RENESAS-RJP1CS04DWA_15 Datasheet
114Kb / 4P
Inverter
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com