công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

670MI-02LF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

670MI-02LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 670MI-02LF
tải về  670MI-02LF tải về
kích thước tập tin   342.69 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER

670MI-02LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
670MI-02LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 670MI-02LF
tải về  670MI-02LF Click to download

kích thước tập tin   342.69 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER

670MI-02LF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


670MI-02LF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Packaged in 16-pin SOIC
• Pb (lead) free package, RoHS compliant
• Clock inputs from 5 to 160 MHz (see page 2)
• Patented PLL with low phase noise
• Output clocks up to 160 MHz at 3.3 V
• 15 selectable on-chip multipliers
• Power down mode available
• Low phase noise: -111 dBc/Hz at 10 kHz
• Output enable function tri-states outputs
• Low jitter 15 ps one sigma
• Advanced, low power, sub-micron CMOS process
• Operating voltage of 3.3 V or 5 V
• Industrial temperature range available (-40 to +85°C)




Số phần tương tự - 670MI-02LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
670M-01ILF RENESAS-670M-01ILF Datasheet
245Kb / 8P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
012315
logo
List of Unclassifed Man...
670M-01ILFT ETC2-670M-01ILFT Datasheet
203Kb / 7P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
logo
Renesas Technology Corp
670M-01ILFT RENESAS-670M-01ILFT Datasheet
245Kb / 8P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
012315
670M-01LF RENESAS-670M-01LF Datasheet
245Kb / 8P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
012315
670M-01LFT RENESAS-670M-01LFT Datasheet
245Kb / 8P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
012315
More results


Mô tả tương tự - 670MI-02LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS670-01 ICST-ICS670-01 Datasheet
84Kb / 5P
Low Phase Noise Zero Delay Buffer and Multiplier
Revision 100900
ICS670-02 ICST-ICS670-02 Datasheet
175Kb / 6P
LOW PHASE NOISE, ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
Revision 031805
ICS670-03 ICST-ICS670-03 Datasheet
178Kb / 6P
LOW PHASE NOISE, ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
ICS670-04 ICST-ICS670-04 Datasheet
176Kb / 6P
LOW PHASE NOISE, ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
logo
Integrated Device Techn...
ICS570-01 IDT-ICS570-01 Datasheet
164Kb / 7P
MULTIPLIER AND ZERO DELAY BUFFER
logo
List of Unclassifed Man...
670M-01ILFT ETC2-670M-01ILFT Datasheet
203Kb / 7P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
logo
Integrated Device Techn...
670M-03ILF IDT-670M-03ILF Datasheet
202Kb / 7P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
logo
Renesas Technology Corp
ICS670-01 RENESAS-ICS670-01 Datasheet
245Kb / 8P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
012315
ICS670-03 RENESAS-ICS670-03 Datasheet
344Kb / 8P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
051310
ICS670-04 RENESAS-ICS670-04 Datasheet
353Kb / 8P
LOW PHASE NOISE ZERO DELAY BUFFER AND MULTIPLIER
051310
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com