công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

507M-01LFT bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

507M-01LFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 507M-01LFT
tải về  507M-01LFT tải về
kích thước tập tin   324.46 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PECL CLOCK SYNTHESIZER

507M-01LFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
507M-01LFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 507M-01LFT
tải về  507M-01LFT Click to download

kích thước tập tin   324.46 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PECL CLOCK SYNTHESIZER

507M-01LFT bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


507M-01LFT Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Packaged in 16 pin SOIC
• Available in Pb (lead) free package
• Input crystal frequency of 5 - 27 MHz
• Input clock frequency of 5 - 52 MHz
• Enable usage of common low-cost crystal
• Differential PECL output clock frequencies up to 200
MHz
• Duty cycle of 49/51
• Operation voltage of 3.3 V or 5.0 V (±5%)
• Ideal for SONET applications and oscillator
manufacturers
• Available in die form
• Industrial temperature versions available
• ICS507-02 is no longer available




Số phần tương tự - 507M-01LFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Illinois Capacitor, Inc...
507MDCL112KHK ILLINOISCAPACITOR-507MDCL112KHK Datasheet
195Kb / 4P
Male/female lead styles - High voltage/current ??Low ESR
507MDCL112KKG ILLINOISCAPACITOR-507MDCL112KKG Datasheet
195Kb / 4P
Male/female lead styles - High voltage/current ??Low ESR
More results


Mô tả tương tự - 507M-01LFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS507-01 ICST-ICS507-01 Datasheet
49Kb / 5P
PECL Clock Synthesizer
Revision 042600
logo
Motorola, Inc
MPC9229 MOTOROLA-MPC9229 Datasheet
366Kb / 12P
400 MHz Low Voltage PECL Clock Synthesizer
MPC9230 MOTOROLA-MPC9230 Datasheet
296Kb / 16P
800 MHz Low Voltage PECL Clock Synthesizer
logo
List of Unclassifed Man...
NB4N507A ETC-NB4N507A Datasheet
131Kb / 7P
3.3V/5V, 50 MHz to 200 MHz PECL Clock Synthesizer
logo
Motorola, Inc
MPC92429 MOTOROLA-MPC92429 Datasheet
216Kb / 12P
400 MHz Low Voltage PECL Clock Synthesizer
logo
ON Semiconductor
NB4N507A ONSEMI-NB4N507A_06 Datasheet
124Kb / 7P
3.3V/5V, 50 MHz to 200 MHz PECL Clock Synthesizer
November, 2006 ??Rev. 2
logo
Integrated Device Techn...
MPC9230 IDT-MPC9230 Datasheet
800Kb / 16P
800MHz Low Voltage PECL Clock Synthesizer
MPC92469 IDT-MPC92469 Datasheet
913Kb / 12P
400 MHz Low Voltage PECL Clock Synthesizer w/Spread Spectrum
logo
ON Semiconductor
NB4N507A ONSEMI-NB4N507A_09 Datasheet
134Kb / 8P
3.3V/5V, 50 MHz to 200 MHz PECL Clock Synthesizer
September, 2007 - Rev. 3
logo
Renesas Technology Corp
MPC9229 RENESAS-MPC9229 Datasheet
532Kb / 15P
400MHz Low Voltage PECL Clock Synthesizer
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com