công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT82V3380 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDT82V3380 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDT82V3380
tải về  IDT82V3380 tải về
kích thước tập tin   1296.87 Kbytes
Page   185 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL

IDT82V3380 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDT82V3380 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDT82V3380
tải về  IDT82V3380 Click to download

kích thước tập tin   1296.87 Kbytes
Page   185 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL

IDT82V3380 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDT82V3380 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
HIGHLIGHTS
• The first single PLL chip:
• Features 0.5 mHz to 560 Hz bandwidth
• Provides node clock for ITU-T G.8261/G.8262 Synchronous
Ethernet
• Exceeds GR-253-CORE (OC-12) and ITU-T G.813 (STM-16/
Option I) jitter generation requirements
• Provides node clocks for Cellular and WLL base-station (GSM
and 3G networks)
• Provides clocks for DSL access concentrators (DSLAM), especially
for Japan TCM-ISDN network timing based ADSL equipments
• FOR REPLACEMENT DEVICE USE IDT82V3380A
MAIN FEATURES
• Provides an integrated single-chip solution for Synchronous Equipment
Timing Source, including Stratum 2, 3E, 3, SMC, 4E and 4
clocks
• Employs DPLL and APLL to feature excellent jitter performance
and minimize the number of the external components
• Integrates T0 DPLL and T4 DPLL; T4 DPLL locks independently or
locks to T0 DPLL
• Supports Forced or Automatic operating mode switch controlled by
an internal state machine; the primary operating modes are Free-
Run, Locked and Holdover
• Supports programmable DPLL bandwidth (0.5 mHz to 560 Hz in 19
steps) and damping factor (1.2 to 20 in 5 steps)
• Supports 1.1X10-5 ppm absolute holdover accuracy and 4.4X10-8
ppm instantaneous holdover accuracy
• Supports PBO to minimize phase transients on T0 DPLL output to
be no more than 0.61 ns
• Supports phase absorption when phase-time changes on T0
selected input clock are greater than a programmable limit over an
interval of less than 0.1 seconds
• Supports programmable input-to-output phase offset adjustment
• Limits the phase and frequency offset of the outputs
• Supports manual and automatic selected input clock switch




Số phần tương tự - IDT82V3380

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V3380 IDT-IDT82V3380 Datasheet
1Mb / 175P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
IDT82V3380A IDT-IDT82V3380A Datasheet
1Mb / 177P
SYNCHRONOUS ETHERNET IDT WAN PLL?
logo
Renesas Technology Corp
IDT82V3380A RENESAS-IDT82V3380A Datasheet
2Mb / 178P
SYNCHRONOUS ETHERNET IDT WAN PLL™
May 16, 2011
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V3380AEQGBLANK IDT-IDT82V3380AEQGBLANK Datasheet
1Mb / 177P
SYNCHRONOUS ETHERNET IDT WAN PLL?
IDT82V3380APFGBLANK IDT-IDT82V3380APFGBLANK Datasheet
1Mb / 177P
SYNCHRONOUS ETHERNET IDT WAN PLL?
More results


Mô tả tương tự - IDT82V3380

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V3358 IDT-IDT82V3358 Datasheet
1Mb / 139P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
IDT82V3352 IDT-IDT82V3352 Datasheet
1Mb / 125P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
IDT82V3385 IDT-IDT82V3385 Datasheet
1Mb / 150P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
IDT82V3385 IDT-IDT82V3385_10 Datasheet
871Kb / 145P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
IDT82V3355 IDT-IDT82V3355 Datasheet
1Mb / 135P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
IDT82V3380 IDT-IDT82V3380 Datasheet
1Mb / 175P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
IDT82V3380A IDT-IDT82V3380A Datasheet
1Mb / 177P
SYNCHRONOUS ETHERNET IDT WAN PLL?
IDT82V3390 IDT-IDT82V3390 Datasheet
1Mb / 182P
SYNCHRONOUS ETHERNET IDT WAN PLL?
logo
Renesas Technology Corp
IDT82V3358 RENESAS-IDT82V3358 Datasheet
1Mb / 140P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
May 19, 2009
IDT82V3385 RENESAS-IDT82V3385 Datasheet
1Mb / 146P
SYNCHRONOUS ETHERNET WAN PLL
May 14, 2010
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com