công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

82V2082PF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

82V2082PF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 82V2082PF
tải về  82V2082PF tải về
kích thước tập tin   1678.92 Kbytes
Page   89 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện DUAL CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT

82V2082PF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
82V2082PF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 82V2082PF
tải về  82V2082PF Click to download

kích thước tập tin   1678.92 Kbytes
Page   89 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện DUAL CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT

82V2082PF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


82V2082PF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Dual channel T1/E1/J1 long haul/short haul line interfaces
• Supports HPS (Hitless Protection Switching) for 1+1 protection
without external relays
• Receiver sensitivity exceeds -36 dB@772KHz and -43 dB@1024
KHz
• Programmable T1/E1/J1 switchability allowing one bill of material
for any line condition
• Single 3.3 V power supply with 5 V tolerance on digital interfaces
• Meets or exceeds specifications in
- ANSI T1.102, T1.403 and T1.408
- ITU I.431, G.703, G.736, G.775 and G.823
- ETSI 300-166, 300-233 and TBR12/13
- AT&T Pub 62411
• Software programmable or hardware selectable on:
- Wave-shaping templates for short haul and long haul LBO (Line Build
Out)
- Line terminating impedance (T1:100 Ω, J1:110 Ω, E1: 75 Ω/120 Ω)
- Adjustment of arbitrary pulse shape
- JA (Jitter Attenuator) position (receive path or transmit path)
- Single rail/dual rail system interfaces
- B8ZS/HDB3/AMI line encoding/decoding
- Active edge of transmit clock (TCLK) and receive clock (RCLK)
- Active level of transmit data (TDATA) and receive data (RDATA)




Số phần tương tự - 82V2082PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
82V2084PF RENESAS-82V2084PF Datasheet
1Mb / 76P
QUAD CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
February 11, 2009
More results


Mô tả tương tự - 82V2082PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V2088 IDT-IDT82V2088 Datasheet
1Mb / 78P
OCTAL CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
IDT82V2084 IDT-IDT82V2084 Datasheet
1Mb / 75P
QUAD CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
IDT82V2081 IDT-IDT82V2081 Datasheet
1Mb / 68P
SINGLE CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
IDT82V2082 IDT-IDT82V2082 Datasheet
1Mb / 79P
DUAL CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
logo
Exar Corporation
XRT83L314 EXAR-XRT83L314 Datasheet
1Mb / 84P
14-CHANNEL T1/E1/J1 LONG-HAUL/SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V2088 IDT-IDT82V2088 Datasheet
1Mb / 78P
OCTAL CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
IDT82V2082 IDT-IDT82V2082_09 Datasheet
1Mb / 88P
DUAL CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
IDT82V2088 IDT-IDT82V2088_08 Datasheet
2Mb / 78P
OCTAL CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
logo
Renesas Technology Corp
IDT82V2081 RENESAS-IDT82V2081 Datasheet
1Mb / 81P
SINGLE CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
January 7, 2019
IDT82V2084 RENESAS-IDT82V2084 Datasheet
1Mb / 76P
QUAD CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
February 11, 2009
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com