công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT82V2044EPF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDT82V2044EPF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDT82V2044EPF
tải về  IDT82V2044EPF tải về
kích thước tập tin   2047.06 Kbytes
Page   74 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUAD CHANNEL T1/E1/J1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT

IDT82V2044EPF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDT82V2044EPF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDT82V2044EPF
tải về  IDT82V2044EPF Click to download

kích thước tập tin   2047.06 Kbytes
Page   74 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUAD CHANNEL T1/E1/J1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT

IDT82V2044EPF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDT82V2044EPF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Four channel T1/E1/J1 short haul line interfaces
• Supports HPS (Hitless Protection Switching) for 1+1 protection
without external relays
• Programmable T1/E1/J1 switchability allowing one bill of material
for any line condition
• Single 3.3 V power supply with 5 V tolerance on digital interfaces
• Meets or exceeds specifications in
- ANSI T1.102, T1.403 and T1.408
- ITU I.431, G.703,G.736, G.775 and G.823
- ETSI 300-166, 300-233 and TBR 12/13
- AT&T Pub 62411
• Per channel software selectable on:
- Wave-shaping templates
- Line terminating impedance (T1:100 Ω, J1:110 Ω, E1:75 Ω/120 Ω)
- Adjustment of arbitrary pulse shape
- JA (Jitter Attenuator) position (receive path or transmit path)
- Single rail/dual rail system interfaces
- B8ZS/HDB3/AMI line encoding/decoding
- Active edge of transmit clock (TCLK) and receive clock (RCLK)
- Active level of transmit data (TDATA) and receive data (RDATA)
- Receiver or transmitter power down




Số phần tương tự - IDT82V2044EPF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V2044EPF IDT-IDT82V2044EPF Datasheet
1Mb / 73P
QUAD CHANNEL T1/E1/J1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
More results


Mô tả tương tự - IDT82V2044EPF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V2084 IDT-IDT82V2084 Datasheet
1Mb / 75P
QUAD CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
logo
Exar Corporation
XRT83SL314 EXAR-XRT83SL314 Datasheet
569Kb / 85P
14-CHANNEL T1/E1/J1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
XRT83SH38_0609 EXAR-XRT83SH38_0609 Datasheet
1Mb / 78P
8-CHANNEL T1/E1/J1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
XRT83VSH38 EXAR-XRT83VSH38 Datasheet
1Mb / 76P
8-CHANNEL T1/E1/J1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
XRT83VSH314 EXAR-XRT83VSH314 Datasheet
1Mb / 80P
14-CHANNEL T1/E1/J1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
XRT83SL314 EXAR-XRT83SL314_05 Datasheet
1Mb / 83P
14-CHANNEL T1/E1/J1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V2044E IDT-IDT82V2044E Datasheet
1Mb / 73P
QUAD CHANNEL T1/E1/J1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
logo
Renesas Technology Corp
IDT82P20416 RENESAS-IDT82P20416 Datasheet
1Mb / 122P
16-Channel Short Haul T1/E1/J1 Line Interface Unit
December 17, 2009
IDT82V2048E RENESAS-IDT82V2048E Datasheet
2Mb / 77P
OCTAL CHANNEL T1/E1/J1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
March 2009
IDT82V2084 RENESAS-IDT82V2084 Datasheet
1Mb / 76P
QUAD CHANNEL T1/E1/J1 LONG HAUL/ SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
February 11, 2009
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com