công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VBMB165R02S bảng dữ liệu (PDF) - VBsemi Electronics Co.,Ltd

VBMB165R02S Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd
tên linh kiện VBMB165R02S
tải về  VBMB165R02S tải về
kích thước tập tin   1121.35 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 650V (D -S) Super Junction Power MOSFET

VBMB165R02S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VBMB165R02S Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện VBMB165R02S
tải về  VBMB165R02S Click to download

kích thước tập tin   1121.35 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 650V (D -S) Super Junction Power MOSFET

VBMB165R02S bảng dữ liệu (HTML) - VBsemi Electronics Co.,Ltd


VBMB165R02S Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Isolated Package
• High Voltage Isolation = 2.5 kVRMS (t = 60 s;
f = 60 Hz)
• Sink to Lead Creepage Distance = 4.8 mm
• Dynamic dV/dt Rating
• Low Thermal Resistance
• Lead (Pb)-free Available




Số phần tương tự - VBMB165R02S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBMB165R02 VBSEMI-VBMB165R02 Datasheet
776Kb / 9P
N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - VBMB165R02S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM165R07S VBSEMI-VBM165R07S Datasheet
879Kb / 11P
N-Channel 650V (D-S) Super Junction Power MOSFET
AOT7N65 VBSEMI-AOT7N65 Datasheet
2Mb / 11P
N-Channel 650V (D-S) Super Junction Power MOSFET
STP5NK60ZFP VBSEMI-STP5NK60ZFP Datasheet
1Mb / 11P
N-Channel 650V (D-S) Super Junction Power MOSFET
TF8N65 VBSEMI-TF8N65 Datasheet
1Mb / 11P
N-Channel 650V (D-S) Super Junction Power MOSFET
SVD7N65F VBSEMI-SVD7N65F Datasheet
1Mb / 11P
N-Channel 650V (D-S) Super Junction Power MOSFET
VBE165R05 VBSEMI-VBE165R05 Datasheet
1Mb / 12P
N-Channel 650V (D -S) Super Junction Power MOSFET
VBE165R05S VBSEMI-VBE165R05S Datasheet
1Mb / 12P
N-Channel 650V (D -S) Super Junction Power MOSFET
VBE165R07 VBSEMI-VBE165R07_V01 Datasheet
952Kb / 11P
N-Channel 650V (D -S) Super Junction Power MOSFET
VBM165R09S VBSEMI-VBM165R09S Datasheet
450Kb / 8P
N-Channel 650V (D-S) Super Junction Power MOSFET
VBM165R15S VBSEMI-VBM165R15S Datasheet
448Kb / 8P
N-Channel 650V (D-S) Super Junction Power MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com