công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT74SSTUBF32869A bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDT74SSTUBF32869A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDT74SSTUBF32869A
tải về  IDT74SSTUBF32869A tải về
kích thước tập tin   601.83 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 14-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2 CONFIDENTIAL

IDT74SSTUBF32869A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDT74SSTUBF32869A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDT74SSTUBF32869A
tải về  IDT74SSTUBF32869A Click to download

kích thước tập tin   601.83 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 14-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2 CONFIDENTIAL

IDT74SSTUBF32869A bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDT74SSTUBF32869A Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 14-bit 1:2 registered buffer with parity check functionality
• Supports SSTL_18 JEDEC specification on data inputs
and outputs
• 50% more dynamic driver strength than standard
SSTU32864
• Supports LVCMOS switching levels on C1 and RESET
inputs
• Low voltage operation: VDD = 1.7V to 1.9V
• Available in 150 BGA package
Applications
• DDR2 Memory Modules
• Provides complete DDR DIMM solution with
ICS98ULPA877A or IDTCSPUA877A
• Ideal for DDR2 667 and 800




Số phần tương tự - IDT74SSTUBF32869A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT74SSTUBF32869A IDT-IDT74SSTUBF32869A Datasheet
505Kb / 22P
14-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
IDT74SSTUBF32869ABKGT IDT-IDT74SSTUBF32869ABKGT Datasheet
505Kb / 22P
14-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
More results


Mô tả tương tự - IDT74SSTUBF32869A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
ICSSSTUAF32869A IDT-ICSSSTUAF32869A Datasheet
498Kb / 21P
14-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
IDT74SSTUBF32868A IDT-IDT74SSTUBF32868A Datasheet
541Kb / 22P
28-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
ICSSSTUAF32865A IDT-ICSSSTUAF32865A Datasheet
422Kb / 17P
25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
IDT74SSTUBF32869A IDT-IDT74SSTUBF32869A Datasheet
505Kb / 22P
14-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
ICSSSTUAF32866B IDT-ICSSSTUAF32866B Datasheet
640Kb / 31P
25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
logo
Integrated Circuit Syst...
ICSSSTUA32S869B ICST-ICSSSTUA32S869B Datasheet
290Kb / 18P
14-Bit Configurable Registered Buffer for DDR2
logo
Renesas Technology Corp
ICSSSTUAF32868A RENESAS-ICSSSTUAF32868A Datasheet
686Kb / 22P
28-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2 CONFIDENTIAL
2019
ICSSSTUAF32868B RENESAS-ICSSSTUAF32868B Datasheet
737Kb / 23P
28-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
2019
ICSSSTUAF32869A RENESAS-ICSSSTUAF32869A Datasheet
693Kb / 21P
14-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
2019
ICSSSTUB32S869B RENESAS-ICSSSTUB32S869B Datasheet
941Kb / 18P
14-Bit Configurable Registered Buffer for DDR2
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com