công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT74CBTLV3862 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDT74CBTLV3862 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDT74CBTLV3862
tải về  IDT74CBTLV3862 tải về
kích thước tập tin   252.52 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES

IDT74CBTLV3862 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDT74CBTLV3862 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDT74CBTLV3862
tải về  IDT74CBTLV3862 Click to download

kích thước tập tin   252.52 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES

IDT74CBTLV3862 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDT74CBTLV3862 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• 5Ω A/B bi-directional switch
• Isolation Under Power-Off Conditions
• Over-voltage tolerant
• Latch-up performance exceeds 100mA
• VCC = 2.3V - 3.6V, normal range
• ESD >2000V per MIL-STD-883, Method 3015; >200V using
machine model (C = 200pF, R = 0)
• Available in SSOP, QSOP, and TSSOP packages




Số phần tương tự - IDT74CBTLV3862

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT74CBTLV3862 IDT-IDT74CBTLV3862 Datasheet
64Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
IDT74CBTLV3862 IDT-IDT74CBTLV3862 Datasheet
97Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
IDT74CBTLV3862PG IDT-IDT74CBTLV3862PG Datasheet
64Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
IDT74CBTLV3862PGG IDT-IDT74CBTLV3862PGG Datasheet
64Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
IDT74CBTLV3862PY IDT-IDT74CBTLV3862PY Datasheet
64Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
More results


Mô tả tương tự - IDT74CBTLV3862

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vaishali Semiconductor
VS3125 VAISH-VS3125 Datasheet
60Kb / 6P
Quad Bus Switch with Individual Active Low Enables
VS3V125 VAISH-VS3V125 Datasheet
62Kb / 6P
3.3V Quad Bus Switch with Individual Active Low Enables
logo
Pericom Semiconductor C...
PI5C3306 PERICOM-PI5C3306 Datasheet
40Kb / 3P
2-Bit Bus Switch with Active Low Enables
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS3R862 IDT-IDTQS3R862 Datasheet
51Kb / 5P
QUICKSWITCH-R PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS 10-BIT LOW RESISTANCE BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
IDT74CBTLVR3862 IDT-IDT74CBTLVR3862 Datasheet
68Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
IDT74CBTLV3862 IDT-IDT74CBTLV3862 Datasheet
64Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
logo
Pericom Semiconductor C...
PI5C3306 PERICOM-PI5C3306_10 Datasheet
531Kb / 4P
2-Bit Bus Switch with Active Low Enables
logo
Integrated Device Techn...
IDT74CBTLV3384 IDT-IDT74CBTLV3384_14 Datasheet
97Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH
IDT74CBTLV3861 IDT-IDT74CBTLV3861_12 Datasheet
228Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH
IDT74CBTLV3862 IDT-IDT74CBTLV3862_14 Datasheet
97Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 10-BIT BUS SWITCH WITH ACTIVE HIGH AND LOW ENABLES
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com