công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT74CBTLV3126 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDT74CBTLV3126 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDT74CBTLV3126
tải về  IDT74CBTLV3126 tải về
kích thước tập tin   264.72 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH

IDT74CBTLV3126 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDT74CBTLV3126 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDT74CBTLV3126
tải về  IDT74CBTLV3126 Click to download

kích thước tập tin   264.72 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH

IDT74CBTLV3126 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDT74CBTLV3126 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Pin-out compatible with standard '126 Logic products
• 5Ω A/B bi-directional switch
• Isolation under power-off conditions
• Over-voltage tolerant
• Latch-up performance exceeds 100mA
• VCC = 2.3V - 3.6V, Normal Range
• ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015;
> 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
• Output enable, active high
• Available in QSOP and TSSOP packages




Số phần tương tự - IDT74CBTLV3126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT74CBTLV3126 IDT-IDT74CBTLV3126 Datasheet
96Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH
IDT74CBTLV3126 IDT-IDT74CBTLV3126 Datasheet
60Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH Output enable, active high
IDT74CBTLV3126PG IDT-IDT74CBTLV3126PG Datasheet
96Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH
IDT74CBTLV3126PG IDT-IDT74CBTLV3126PG Datasheet
60Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH Output enable, active high
IDT74CBTLV3126PGG IDT-IDT74CBTLV3126PGG Datasheet
60Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH Output enable, active high
More results


Mô tả tương tự - IDT74CBTLV3126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74CBTLV3125 TI-SN74CBTLV3125 Datasheet
289Kb / 12P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE FET BUS SWITCH
SN74CBTLV3126 TI-SN74CBTLV3126 Datasheet
80Kb / 6P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE FET BUS SWITCH
logo
Integrated Device Techn...
IDT74CBTLV3125 IDT-IDT74CBTLV3125 Datasheet
127Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH
IDT74CBTLV3126 IDT-IDT74CBTLV3126 Datasheet
96Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH
logo
Texas Instruments
SN74CBTLV3126 TI-SN74CBTLV3126_04 Datasheet
281Kb / 11P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE FET BUS SWITCH
SN74CBTLV3125 TI-SN74CBTLV3125_10 Datasheet
788Kb / 20P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE GET BUS SWITCH
logo
Unisonic Technologies
U74CBTLV3125 UTC-U74CBTLV3125 Datasheet
207Kb / 6P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE FET BUS SWITCH
U74CBTLV3126 UTC-U74CBTLV3126 Datasheet
211Kb / 7P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE FET BUS SWITCH
logo
Integrated Device Techn...
IDT74CBTLV3125 IDT-IDT74CBTLV3125_14 Datasheet
165Kb / 5P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH
logo
Renesas Technology Corp
IDT74CBTLV3125 RENESAS-IDT74CBTLV3125 Datasheet
331Kb / 6P
LOW-VOLTAGE QUADRUPLE BUS SWITCH
DECEMBER 2014
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com