công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8N01001BC-2000CDI8 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8N01001BC-2000CDI8 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8N01001BC-2000CDI8
tải về  8N01001BC-2000CDI8 tải về
kích thước tập tin   946.21 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LVDS Frequency-Programmable Crystal Oscillator

8N01001BC-2000CDI8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8N01001BC-2000CDI8 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8N01001BC-2000CDI8
tải về  8N01001BC-2000CDI8 Click to download

kích thước tập tin   946.21 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LVDS Frequency-Programmable Crystal Oscillator

8N01001BC-2000CDI8 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8N01001BC-2000CDI8 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Fourth generation FemtoClock® NG technology
• Factory-programmable clock output frequency from 15.476MHz to
866.67MHz and from 975MHz to 1,300MHz
• Frequency programming resolution is 218Hz and better
• One 2.5V, 3.3V LVDS clock output
• Output enable control (positive polarity), LVCMOS/LVTTL
compatible
• RMS phase jitter @ 231.25MHz (12kHz - 20MHz): 
0.48ps (typical), integer PLL feedback configuration
• RMS phase jitter @ 231.25MHz (1kHz - 40MHz): 
0.50ps (typical), integer PLL feedback configuration
• 2.5V or 3.3V supply
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in a lead-free (RoHS 6) 6-pin ceramic package




Số phần tương tự - 8N01001BC-2000CDI8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
8N05 ISC-8N05 Datasheet
65Kb / 2P
Fast Switching Speed
logo
Renesas Technology Corp
8N0D001AC-0000CDI8 RENESAS-8N0D001AC-0000CDI8 Datasheet
725Kb / 19P
LVDS Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
8N0D001AC-0000CDI8 RENESAS-8N0D001AC-0000CDI8 Datasheet
1Mb / 20P
LVPECL Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
8N0D001AC-0999CDI8 RENESAS-8N0D001AC-0999CDI8 Datasheet
725Kb / 19P
LVDS Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
8N0D001AC-0999CDI8 RENESAS-8N0D001AC-0999CDI8 Datasheet
1Mb / 20P
LVPECL Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
More results


Mô tả tương tự - 8N01001BC-2000CDI8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SG8002CE ETC-SG8002CE Datasheet
104Kb / 1P
PROGRAMMABLE HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
SG8002JC ETC-SG8002JC Datasheet
19Kb / 1P
PROGRAMMABLE HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Epson Company
SG-8002JA EPSON-SG-8002JA Datasheet
33Kb / 1P
PROGRAMMABLE HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
logo
List of Unclassifed Man...
SG-8002CA ETC1-SG-8002CA Datasheet
24Kb / 1P
PROGRAMMABLE HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Epson Company
SG-8002DB EPSON-SG-8002DB Datasheet
86Kb / 2P
PROGRAMMABLE HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Cypress Semiconductor
CY25702 CYPRESS-CY25702_09 Datasheet
220Kb / 6P
Programmable High-Frequency Crystal Oscillator
logo
Renesas Technology Corp
IDT8N3S272 RENESAS-IDT8N3S272 Datasheet
715Kb / 19P
LVPECL Frequency-Programmable Crystal Oscillator
NOVEMBER 28, 2012
IDT8N3S270 RENESAS-IDT8N3S270 Datasheet
1Mb / 20P
LVPECL Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
IDT8N3S270EC-1103 RENESAS-IDT8N3S270EC-1103 Datasheet
1Mb / 16P
LVPECL Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
IDT8N4S271 RENESAS-IDT8N4S271 Datasheet
725Kb / 19P
LVDS Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com