công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

72V01L15JGI8 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

72V01L15JGI8 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 72V01L15JGI8
tải về  72V01L15JGI8 tải về
kích thước tập tin   288.41 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3 VOLT CMOS ASYNCHRONOUS FIFO

72V01L15JGI8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
72V01L15JGI8 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 72V01L15JGI8
tải về  72V01L15JGI8 Click to download

kích thước tập tin   288.41 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3 VOLT CMOS ASYNCHRONOUS FIFO

72V01L15JGI8 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


72V01L15JGI8 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• 3.3V family uses less power than the 5 Volt 7201/7202/7203/7204/
7205/7206 family
• 512 x 9 organization (72V01)
• 1,024 x 9 organization (72V02)
• 2,048 x 9 organization (72V03)
• 4,096 X 9 organization (72V04)
• 8,192 x 9 organization (72V05)
• 16,384 X 9 organization (72V06)
• Functionally compatible with 720x family
• Low-power consumption
— Active: 180 mW (max.)
— Power-down: 18 mW (max.)
• 15 ns access time
• Asynchronous and simultaneous read and write
• Fully expandable by both word depth and/or bit width
• Status Flags: Empty, Half-Full, Full
• Auto-retransmit capability
• Available in 32-pin PLCC
• Industrial temperature range (–40°C to +85°C) is available
• Green parts available, see ordering information




Số phần tương tự - 72V01L15JGI8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
72V01L15JGI8 IDT-72V01L15JGI8 Datasheet
301Kb / 12P
3.3 VOLT CMOS ASYNCHRONOUS FIFO
More results


Mô tả tương tự - 72V01L15JGI8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT72V06 IDT-IDT72V06 Datasheet
149Kb / 12P
3.3 VOLT CMOS ASYNCHRONOUS FIFO
IDT72V285 IDT-IDT72V285 Datasheet
213Kb / 25P
3.3 VOLT CMOS SuperSync FIFO
IDT72V271 IDT-IDT72V271 Datasheet
310Kb / 27P
3.3 VOLT CMOS SuperSync FIFO
IDT72V81 IDT-IDT72V81_06 Datasheet
140Kb / 12P
3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO
IDT72V01 IDT-IDT72V01_12 Datasheet
301Kb / 12P
3.3 VOLT CMOS ASYNCHRONOUS FIFO
IDT72V81 IDT-IDT72V81_12 Datasheet
290Kb / 12P
3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO
IDT72V275 IDT-IDT72V275_14 Datasheet
205Kb / 25P
3.3 VOLT CMOS SuperSync FIFO
IDT72V261LA IDT-IDT72V261LA_14 Datasheet
361Kb / 27P
3.3 VOLT CMOS SuperSync FIFO
IDT72V81 IDT-IDT72V81_17 Datasheet
100Kb / 12P
3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO
logo
Renesas Technology Corp
IDT72V81 RENESAS-IDT72V81 Datasheet
274Kb / 13P
3.3 Volt CMOS DUAL ASYNCHRONOUS FIFO
NOVEMBER 2017
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com