công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT70V914S bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDT70V914S Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDT70V914S
tải về  IDT70V914S tải về
kích thước tập tin   610.59 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH SPEED 3.3V (4K X 9) SYNCHRONOUS DUAL-PORT RAM

IDT70V914S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDT70V914S Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDT70V914S
tải về  IDT70V914S Click to download

kích thước tập tin   610.59 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH SPEED 3.3V (4K X 9) SYNCHRONOUS DUAL-PORT RAM

IDT70V914S bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDT70V914S Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
◆ High-speed clock-to-data output times
– Commercial: 20/25ns (max.)
– Industrial: 20/25ns (max.)
◆ Low-power operation
– IDT70V914S
Active: 250 mW (typ.)
Standby: 10 mW (typ.)
◆ Architecture based on Dual-Port RAM cells
– Allows full simultaneous access from both ports
◆ LVTTL-compatible, single 3.3V (+ 0.3V) power supply
◆ Clock Enable feature




Số phần tương tự - IDT70V914S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT70V9159L IDT-IDT70V9159L Datasheet
205Kb / 16P
HIGH-SPEED 3.3V SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
logo
Renesas Technology Corp
IDT70V9159L RENESAS-IDT70V9159L Datasheet
334Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 16/8K X 9 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
FEBRUARY 2018
logo
Integrated Device Techn...
IDT70V9169 IDT-IDT70V9169 Datasheet
205Kb / 16P
HIGH-SPEED 3.3V SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
logo
Renesas Technology Corp
IDT70V9169 RENESAS-IDT70V9169 Datasheet
334Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 16/8K X 9 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
FEBRUARY 2018
logo
Integrated Device Techn...
IDT70V9169L IDT-IDT70V9169L Datasheet
205Kb / 16P
HIGH-SPEED 3.3V SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
More results


Mô tả tương tự - IDT70V914S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT7099S IDT-IDT7099S Datasheet
131Kb / 9P
HIGH-SPEED 4K x 9 SYNCHRONOUS DUAL-PORT RAM
IDT70V24S IDT-IDT70V24S Datasheet
281Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 4K x 16 DUAL-PORT STATIC RAM
IDT70V24 IDT-IDT70V24 Datasheet
191Kb / 22P
HIGH-SPEED 3.3V 4K x 16 DUAL-PORT STATIC RAM
IDT70V9359 IDT-IDT70V9359 Datasheet
306Kb / 16P
HIGH-SPEED 3.3V 8/4K x 18 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
IDT70914 IDT-IDT70914 Datasheet
109Kb / 11P
HIGH SPEED 36K (4K X 9) SYNCHRONOUS DUAL-PORT RAM
IDT70V9359 IDT-IDT70V9359_10 Datasheet
196Kb / 17P
HIGH-SPEED 3.3V 8/4K x 18 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
IDT70914S IDT-IDT70914S_16 Datasheet
664Kb / 12P
HIGH SPEED 36K (4K X 9) SYNCHRONOUS DUAL-PORT RAM
IDT70914S IDT-IDT70914S_18 Datasheet
133Kb / 12P
HIGH SPEED 36K (4K X 9) SYNCHRONOUS DUAL-PORT RAM
logo
Renesas Technology Corp
70914S RENESAS-70914S Datasheet
413Kb / 13P
HIGH SPEED 36K (4K X 9) SYNCHRONOUS DUAL-PORT RAM
JULY 2019
IDT70V9359 RENESAS-IDT70V9359 Datasheet
377Kb / 18P
HIGH-SPEED 3.3V 8/4K x 18 SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT STATIC RAM
MARCH 2018
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com