công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

23S08-4DCGI bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

23S08-4DCGI Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 23S08-4DCGI
tải về  23S08-4DCGI tải về
kích thước tập tin   235.99 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE

23S08-4DCGI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
23S08-4DCGI Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 23S08-4DCGI
tải về  23S08-4DCGI Click to download

kích thước tập tin   235.99 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE

23S08-4DCGI bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


23S08-4DCGI Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Phase-Lock Loop Clock Distribution for Applications ranging
from 10MHz to 133MHz operating frequency
• Distributes one clock input to two banks of four outputs
• Separate output enable for each output bank
• External feedback (FBK) pin is used to synchronize the outputs
to the clock input
• Output Skew <200 ps
• Low jitter <200 ps cycle-to-cycle
• 1x, 2x, 4x output options (see table):
– IDT23S08-1 1x
– IDT23S08-2 1x, 2x
– IDT23S08-3 2x, 4x
– IDT23S08-4 2x
– IDT23S08-1H, -2H, and -5H for High Drive
• No external RC network required
• Operates at 3.3V VDD
• Spread spectrum compatible
• Available in SOIC and TSSOP packages




Số phần tương tự - 23S08-4DCGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
23S08-4DCGI IDT-23S08-4DCGI Datasheet
77Kb / 10P
3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
23S08-4DCGI8 IDT-23S08-4DCGI8 Datasheet
77Kb / 10P
3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
More results


Mô tả tương tự - 23S08-4DCGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT23S05 IDT-IDT23S05 Datasheet
62Kb / 8P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S08 IDT-IDT23S08 Datasheet
60Kb / 10P
3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S08E IDT-IDT23S08E Datasheet
67Kb / 10P
3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S08T IDT-IDT23S08T Datasheet
51Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S05E IDT-IDT23S05E_09 Datasheet
69Kb / 8P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S08 IDT-IDT23S08_09 Datasheet
77Kb / 10P
3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S08E IDT-IDT23S08E_09 Datasheet
77Kb / 11P
3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
logo
Renesas Technology Corp
IDT23S05 RENESAS-IDT23S05 Datasheet
323Kb / 10P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
AUGUST 2010
IDT23S08E RENESAS-IDT23S08E Datasheet
236Kb / 12P
3.3V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
MAY 2010
IDT23S08T RENESAS-IDT23S08T Datasheet
221Kb / 7P
2.5V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
MARCH 2006
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com