công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

23S05T-1DC bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

23S05T-1DC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 23S05T-1DC
tải về  23S05T-1DC tải về
kích thước tập tin   250.95 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE

23S05T-1DC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
23S05T-1DC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 23S05T-1DC
tải về  23S05T-1DC Click to download

kích thước tập tin   250.95 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE

23S05T-1DC bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


23S05T-1DC Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Phase-Lock Loop Clock Distribution
• 10MHz to 133MHz operating frequency
• Distributes one clock input to one bank of five outputs
• Zero Input-Output Delay
• Output Skew < 250ps
• Low jitter <200 ps cycle-to-cycle
• No external RC network required
• Operates at 2.5V VDD
• Power down mode
• Spread spectrum compatible
• Available in SOIC package
NOTE: EOL for non-green parts to occur on 5/13/10 per
PDN U-09-01




Số phần tương tự - 23S05T-1DC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
23S05T-1DCG IDT-23S05T-1DCG Datasheet
59Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
23S05T-1DCG8 IDT-23S05T-1DCG8 Datasheet
59Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
23S05T-1DCGI IDT-23S05T-1DCGI Datasheet
59Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
23S05T-1DCGI8 IDT-23S05T-1DCGI8 Datasheet
59Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
More results


Mô tả tương tự - 23S05T-1DC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT23S05 IDT-IDT23S05 Datasheet
62Kb / 8P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S08T IDT-IDT23S08T Datasheet
51Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S05 IDT-IDT23S05_10 Datasheet
166Kb / 9P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S05E IDT-IDT23S05E_09 Datasheet
69Kb / 8P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S05T IDT-IDT23S05T Datasheet
59Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
IDT23S09T IDT-IDT23S09T Datasheet
61Kb / 6P
2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
logo
Renesas Technology Corp
IDT23S05 RENESAS-IDT23S05 Datasheet
323Kb / 10P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
AUGUST 2010
IDT23S08T RENESAS-IDT23S08T Datasheet
221Kb / 7P
2.5V ZERO DELAY CLOCK MULTIPLIER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
MARCH 2006
IDT23S09 RENESAS-IDT23S09 Datasheet
224Kb / 9P
3.3V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
FEBRUARY 2013
IDT23S09T RENESAS-IDT23S09T Datasheet
217Kb / 7P
2.5V ZERO DELAY CLOCK BUFFER, SPREAD SPECTRUM COMPATIBLE
MAY 2010
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com