công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

70T3399S133BC bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

70T3399S133BC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 70T3399S133BC
tải về  70T3399S133BC tải về
kích thước tập tin   628.53 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH-SPEED 2.5V 512/256/128K X 18 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE

70T3399S133BC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
70T3399S133BC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 70T3399S133BC
tải về  70T3399S133BC Click to download

kích thước tập tin   628.53 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH-SPEED 2.5V 512/256/128K X 18 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE

70T3399S133BC bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


70T3399S133BC Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
◆ True Dual-Port memory cells which allow simultaneous
access of the same memory location
◆ High-speed data access
– Commercial: 3.4 (200MHz)/3.6ns (166MHz)/
4.2ns (133MHz)(max.)
– Industrial: 4.2ns (133MHz) (max.)
◆ Selectable Pipelined or Flow-Through output mode
◆ Counter enable and repeat features
◆ Dual chip enables allow for depth expansion without
additional logic
◆ Interrupt and Collision Detection Flags
◆ Full synchronous operation on both ports
– 5ns cycle time, 200MHz operation (14Gbps bandwidth)
– Fast 3.4ns clock to data out
– Data input, address, byte enable and control registers




Số phần tương tự - 70T3399S133BC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
70T3399S133BCG IDT-70T3399S133BCG Datasheet
829Kb / 27P
HIGH-SPEED 2.5V SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM
70T3399S133BCG IDT-70T3399S133BCG Datasheet
342Kb / 27P
HIGH-SPEED SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM
70T3399S133BCG8 IDT-70T3399S133BCG8 Datasheet
829Kb / 27P
HIGH-SPEED 2.5V SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM
70T3399S133BCG8 IDT-70T3399S133BCG8 Datasheet
342Kb / 27P
HIGH-SPEED SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM
70T3399S133BCGI IDT-70T3399S133BCGI Datasheet
829Kb / 27P
HIGH-SPEED 2.5V SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM
More results


Mô tả tương tự - 70T3399S133BC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT70T651 IDT-IDT70T651 Datasheet
344Kb / 27P
HIGH-SPEED 2.5V 256/128K x 36 ASYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V 0R 2.5V INTERFACE
IDT70V7399S IDT-IDT70V7399S Datasheet
488Kb / 22P
HIGH-SPEED 3.3V 128K x 18 SYNCHRONOUS BANK-SWITCHABLE DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70V3319 IDT-IDT70V3319 Datasheet
348Kb / 23P
HIGH-SPEED 3.3V 256/128K x 18 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70T3399 IDT-IDT70T3399 Datasheet
485Kb / 28P
HIGH-SPEED 2.5V 512/256/128K X 18 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70T3519 IDT-IDT70T3519 Datasheet
432Kb / 28P
HIGH-SPEED 2.5V 256/128/64K x 36 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
IDT70T3719 IDT-IDT70T3719 Datasheet
303Kb / 25P
HIGH-SPEED 2.5V 256/128K x 72 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
logo
Renesas Technology Corp
70T3519 RENESAS-70T3519 Datasheet
619Kb / 30P
HIGH-SPEED 2.5V 256/128/64K x 36 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
NOVEMBER 2019
70T3719 RENESAS-70T3719 Datasheet
605Kb / 26P
HIGH-SPEED 2.5V 256/128K x 72 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
NOVEMBER 2019
70T651 RENESAS-70T651 Datasheet
431Kb / 29P
HIGH-SPEED 2.5V 256/128K x 36 ASYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V 0R 2.5V INTERFACE
MAY 2019
70V3319 RENESAS-70V3319 Datasheet
544Kb / 24P
HIGH-SPEED 3.3V 256/128K x 18 SYNCHRONOUS DUAL-PORT STATIC RAM WITH 3.3V OR 2.5V INTERFACE
NOVEMBER 2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com