công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

865250353008 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

865250353008 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 865250353008
tải về  865250353008 tải về
kích thước tập tin   696.45 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors

865250353008 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
865250353008 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 865250353008
tải về  865250353008 Click to download

kích thước tập tin   696.45 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors

865250353008 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


865250353008 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Aluminum Electrolytic Capacitors
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions
(in original packaging) 5 °C up to + 35 °C; 10 % up to 75 % RH
Endurance 2000 h
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of electrical properties: +20 °C, 35 % RH if not specified differently
FIT according to separate documentation
Surge Voltage: charging time 30 s, discharging time 330 s for a cycle




Số phần tương tự - 865250353008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
865250357009 WURTH-865250357009 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
More results


Mô tả tương tự - 865250353008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
865250143004 WURTH-865250143004 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250145005 WURTH-865250145005 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250445005 WURTH-865250445005 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250543005 WURTH-865250543005 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250153008 WURTH-865250153008 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250242002 WURTH-865250242002 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250249006 WURTH-865250249006 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250445007 WURTH-865250445007 Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
865250153007 WURTH-865250153007 Datasheet
696Kb / 9P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
002.000
865250653010 WURTH-865250653010 Datasheet
696Kb / 9P
WCAP-ASNP Aluminum Electrolytic Capacitors
002.000
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com