công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9DBV0541AKILFT bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

9DBV0541AKILFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 9DBV0541AKILFT
tải về  9DBV0541AKILFT tải về
kích thước tập tin   1100.51 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 to 9-Output 1.8V Low-Power Buffers for PCIe Gen1–5

9DBV0541AKILFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9DBV0541AKILFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 9DBV0541AKILFT
tải về  9DBV0541AKILFT Click to download

kích thước tập tin   1100.51 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 to 9-Output 1.8V Low-Power Buffers for PCIe Gen1–5

9DBV0541AKILFT bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


9DBV0541AKILFT Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
▪ 5–9 Low-Power HCSL (LP-HCSL) outputs
• 100Ω outputs eliminate 4 resistors per output pair
(9DBVxx41)
• 33Ω outputs eliminate 2 resistors per output pair allowing
use in both 85Ω and 100Ω systems (9DBVxx31)
▪ Easy AC-coupling to other logic families, see application note
AN-891
▪ Spread spectrum compatible
▪ OE# pins support PCIe CLKREQ# function
▪ 3 selectable SMBus addresses
▪ 3.3V tolerant SMBus interface
▪ SMBus-selectable features allow optimization to customer
requirements:
• Individual slew rate control for each output
• Differential output amplitude
• Device contains default configuration; SMBus interface not
required for device operation
▪ -40°C to +85°C operating temperature range
▪ Packages: See Ordering Information for more details




Số phần tương tự - 9DBV0541AKILFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
9DBV0541AKILFT IDT-9DBV0541AKILFT Datasheet
218Kb / 17P
5-output 1.8V HCSL Fanout Buffer
9DBV0541AKILFT IDT-9DBV0541AKILFT Datasheet
218Kb / 17P
5-Output 1.8V HCSL Fanout Buffer with Zo=100ohms
logo
Renesas Technology Corp
9DBV0541AKILFT RENESAS-9DBV0541AKILFT Datasheet
1Mb / 28P
5 to 9-Output 1.8V Low-Power Buffers for PCIe Gen1–5
December 4, 2025
More results


Mô tả tương tự - 9DBV0541AKILFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
9DBV0241 IDT-9DBV0241_16 Datasheet
312Kb / 17P
2-Output 1.8V PCIe Gen1/2/3 Zero Delay
9DBV0631 IDT-9DBV0631_16 Datasheet
169Kb / 17P
6-output 1.8V PCIe Gen1-2-3 ZDB/FOB
9DBU0531 IDT-9DBU0531_17 Datasheet
213Kb / 17P
5-Output 1.5V PCIe Gen1-2-3 Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
9DBL0255_0455 RENESAS-9DBL0255_0455 Datasheet
805Kb / 17P
2 and 4-Output 3.3V PCIe Gen1–5 Clock Fanout Buffers with LOS
February 3, 2023
9DBU0531 RENESAS-9DBU0531 Datasheet
407Kb / 18P
5-Output 1.5V PCIe Gen1-2-3 Fanout Buffer
MARCH 9, 2017
9DMV0131B RENESAS-9DMV0131B Datasheet
535Kb / 13P
2:1 1.8V PCIe Gen1–5 Clock Mux
May 25, 2021
9FGL02X1 RENESAS-9FGL02X1 Datasheet
1Mb / 37P
3.3V PCIe Gen1–5 Clock Generator Family
December 1, 2022
9ZXL04X1E RENESAS-9ZXL04X1E Datasheet
1Mb / 34P
4 to 12-Output Buffers for PCIe Gen1–5 and UPI
December 19, 2022
9ZXL06X2E RENESAS-9ZXL06X2E Datasheet
1Mb / 32P
6 to 12-Output Buffers for PCIe Gen1–5 and UPI with SMBus Write Protect
October 22, 2019
9ZXL15X0D RENESAS-9ZXL15X0D Datasheet
1Mb / 35P
15 to 19-Output Buffers for PCIe Gen1–5 and UPI
August 25, 2020
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com