công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8S89202BKILFT bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8S89202BKILFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8S89202BKILFT
tải về  8S89202BKILFT tải về
kích thước tập tin   625.18 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 2:1 LVPECL MUX with 1:8 Fanout and Internal Termination

8S89202BKILFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8S89202BKILFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8S89202BKILFT
tải về  8S89202BKILFT Click to download

kích thước tập tin   625.18 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Skew, 2:1 LVPECL MUX with 1:8 Fanout and Internal Termination

8S89202BKILFT bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8S89202BKILFT Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Three output banks, consisting of eight LVPECL output pairs total
• INx, nINx inputs can accept the following differential input levels:
LVPECL, LVDS, CML
• Selectable output divider values of ÷1, ÷2 and ÷4
• Maximum output frequency: 1.5GHz
• Maximum input frequency: 3GHz
• Bank skew: 6ps (typical)
• Part-to-part skew: 250ps (maximum)
• Additive phase jitter, RMS: 0.166ps (typical)
• Propagation delay: 854ps (typical)
• Output rise time: 156ps (typical)
• Full 2.5V±5% and 3.3V±10% operating supply voltage
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




Số phần tương tự - 8S89202BKILFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8S89202BKILFT IDT-8S89202BKILFT Datasheet
430Kb / 23P
Low Skew, 2:1 LVPECL MUX with 1:8 Fanout and Internal Termination
More results


Mô tả tương tự - 8S89202BKILFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY58038U MICREL-SY58038U Datasheet
299Kb / 12P
ULTRA PRECISION 8:1 MUX WITH INTERNAL TERMINATION AND 1:2 LVPECL FANOUT BUFFER
SY58038U MICREL-SY58038U_07 Datasheet
237Kb / 12P
ULTRA PRECISION 8:1 MUX WITH INTERNAL TERMINATION AND 1:2 LVPECL FANOUT BUFFER
SY58039U MICREL-SY58039U Datasheet
183Kb / 12P
ULTRA PRECISION 8:1 MUX WITH INTERNAL TERMINATION AND 1:2 400mV LVPECL FANOUT BUFFER
SY89859U MICREL-SY89859U Datasheet
540Kb / 13P
Precision Low-Power 8:1 MUX with Internal Termination and 1:2 LVPECL Fanout Buffer
SY58038U MICREL-SY58038U_15 Datasheet
1Mb / 14P
Ultra-Precision, 8:1 MUX with Internal Termination and 1:2 LVPECL Fanout Buffer
logo
Integrated Device Techn...
8S58035I IDT-8S58035I Datasheet
463Kb / 21P
Low Skew, 2:1 LVPECL MUX with Fanout and Internal Termination
8S89200 IDT-8S89200 Datasheet
428Kb / 20P
Low Skew, 2:1 LVDS MUX with 1:8 Fanout and Internal Termination
8S89202 IDT-8S89202 Datasheet
430Kb / 23P
Low Skew, 2:1 LVPECL MUX with 1:8 Fanout and Internal Termination
logo
Renesas Technology Corp
8S89200 RENESAS-8S89200 Datasheet
656Kb / 21P
Low Skew, 2:1 LVDS MUX with 1:8 Fanout and Internal Termination
February 8, 2016
8S58035I RENESAS-8S58035I Datasheet
656Kb / 22P
Low Skew, 2:1 LVPECL MUX with 1:6 Fanout and Internal Termination
February 5, 2016
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com