công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPM4816BS8 bảng dữ liệu (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPM4816BS8 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
tên linh kiện TPM4816BS8
tải về  TPM4816BS8 tải về
kích thước tập tin   4118.57 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode

TPM4816BS8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPM4816BS8 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện TPM4816BS8
tải về  TPM4816BS8 Click to download

kích thước tập tin   4118.57 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode

TPM4816BS8 bảng dữ liệu (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPM4816BS8 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL FEATURES
● Q1:N-Channel
● 30V/7A,
RDS(ON) = 19m2 (typ.) @ VGs = 10V
RDS(ON)=24m2 (typ.) @ VGs = 4.5V
● Q2:N-Channel
● 30V/11.2A,
RDS(ON) = 10m2 (typ.) @ VGS =10V
RDS(ON) = 14m2 (typ.) @ VGS =4.5V
● Schottky
Vds=30V IF =2.0A
Vsd: 0.5V@1.0A




Số phần tương tự - TPM4816BS8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Semiconductor
TPM401 ASI-TPM401 Datasheet
25Kb / 1P
NPN RF POWER TRANSISTOR
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPM4015NS8 TECHPUBLIC-TPM4015NS8 Datasheet
1Mb / 5P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
TPM4040PD56 TECHPUBLIC-TPM4040PD56 Datasheet
3Mb / 5P
P-Channel Enhancement MOSFET
TPM4050PK3 TECHPUBLIC-TPM4050PK3 Datasheet
3Mb / 5P
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
TPM4060ND56 TECHPUBLIC-TPM4060ND56 Datasheet
1Mb / 5P
40V N-Channel MOSFET
More results


Mô tả tương tự - TPM4816BS8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4818DY VISHAY-SI4818DY Datasheet
68Kb / 8P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
26-May-03
SI4816BDY VISHAY-SI4816BDY Datasheet
88Kb / 9P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
09-Aug-04
SI4854DY VISHAY-SI4854DY Datasheet
53Kb / 5P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
16-Apr-01
SI4808DY VISHAY-SI4808DY Datasheet
46Kb / 5P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
26-May-03
SI4834BDY VISHAY-SI4834BDY Datasheet
93Kb / 7P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
29-Dec-03
SI4650DY VISHAY-SI4650DY Datasheet
155Kb / 12P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
18-Jan-10
SIZ980BDT VISHAY-SIZ980BDT Datasheet
239Kb / 14P
Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
27-Jan-2020
SI7872DP VISHAY-SI7872DP_V01 Datasheet
149Kb / 10P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
08-Sep-08
SI4814BDY VISHAY-SI4814BDY_V01 Datasheet
199Kb / 12P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
09-Mar-09
SI4916DY VISHAY-SI4916DY_V01 Datasheet
196Kb / 12P
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
06-Apr-09
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com