công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NMC-6003 bảng dữ liệu (PDF) - Advantech Co., Ltd.

NMC-6003 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
tên linh kiện NMC-6003
tải về  NMC-6003 tải về
kích thước tập tin   612.67 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2 Ports 100GbE QSFP28 Network Mezzanine Card

NMC-6003 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NMC-6003 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện NMC-6003
tải về  NMC-6003 Click to download

kích thước tập tin   612.67 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2 Ports 100GbE QSFP28 Network Mezzanine Card

NMC-6003 bảng dữ liệu (HTML) - Advantech Co., Ltd.


NMC-6003 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
ƒ Single host NIC solution by using Intel E810-CAM2
ƒ Overlay networks support : VxLAN & NVGRE
ƒ CPU offload : TSO, LRO, GRO
ƒ Jumbo frame support (9.6KB)
ƒ Compatible with FWA-5070, FWA-6070 Platform




Số phần tương tự - NMC-6003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
NMC-6003L ADVANTECH-NMC-6003L Datasheet
580Kb / 1P
1 or 2 Ports 100GbE QSFP28 Network Mezzanine Card
21-Mar-2022
NMC-6003L-01FSA1 ADVANTECH-NMC-6003L-01FSA1 Datasheet
580Kb / 1P
1 or 2 Ports 100GbE QSFP28 Network Mezzanine Card
21-Mar-2022
NMC-6003L-02FSA1 ADVANTECH-NMC-6003L-02FSA1 Datasheet
580Kb / 1P
1 or 2 Ports 100GbE QSFP28 Network Mezzanine Card
21-Mar-2022
More results


Mô tả tương tự - NMC-6003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N282-02M-28-BK TRIPPLITE-N282-02M-28-BK Datasheet
500Kb / 2P
QSFP28 to QSFP28 100GbE Passive DAC Copper InfiniBand Cable (M/M), 2 m (6 ft.)
N28H-02M-AQ TRIPPLITE-N28H-02M-AQ Datasheet
164Kb / 3P
QSFP28 to QSFP28 Active Optical Cable - 100GbE, AOC, M/M, Aqua, 2 m (6.6 ft.)
N28H-05M-AQ TRIPPLITE-N28H-05M-AQ Datasheet
164Kb / 3P
QSFP28 to QSFP28 Active Optical Cable - 100GbE, AOC, M/M, Aqua, 5 m (16.4 ft.)
logo
Advantech Co., Ltd.
NMC-1010 ADVANTECH-NMC-1010 Datasheet
411Kb / 1P
2 Ports 10GbE Fiber Bypass Network Management Card
24-Jun-2018
NMC-1012 ADVANTECH-NMC-1012 Datasheet
459Kb / 1P
8 Ports 10GbE SFP Network Mezzanine Card
21-Mar-2022
NMC-2501 ADVANTECH-NMC-2501 Datasheet
486Kb / 1P
2 Ports 25GbE SFP28 Network Management Card
24-Jun-2018
NMC-2503 ADVANTECH-NMC-2503 Datasheet
458Kb / 1P
4 Ports 25GbE SFP28 Network Mezzanine Card
21-Mar-2022
NMC-4006 ADVANTECH-NMC-4006 Datasheet
489Kb / 1P
2 Ports 40GbE QSFP Network Management Card
24-Jun-2018
NMC-6002FD ADVANTECH-NMC-6002FD Datasheet
499Kb / 1P
2 Ports 100GbE QSFP28 Network Management Card
9-Jan-2020
NMC-6003L ADVANTECH-NMC-6003L Datasheet
580Kb / 1P
1 or 2 Ports 100GbE QSFP28 Network Mezzanine Card
21-Mar-2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com