công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NR8300FP-CC bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

NR8300FP-CC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện NR8300FP-CC
tải về  NR8300FP-CC tải về
kích thước tập tin   818.58 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PHOTO DIODE

NR8300FP-CC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NR8300FP-CC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện NR8300FP-CC
tải về  NR8300FP-CC Click to download

kích thước tập tin   818.58 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PHOTO DIODE

NR8300FP-CC bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


NR8300FP-CC Thông tin chi tiết sản phẩm

1 000 to 1 600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS
f 30 mm InGaAs AVALANCHE PHOTO DIODE MODULE
DESCRIPTION
The NR8300FP-CC is an InGaAs avalanche photo diode module with single mode fiber, and can be used in
OTDR systems.
FEATURES
• Small dark current ID = 5 nA
• Small terminal capacitance Ct = 0.35 pF @ 0.9 V(BR)R
• High quantum efficiency h = 90% @ l = 1 310 nm, M = 1
h = 77% @ l = 1 550 nm, M = 1
• High speed response fC = 2.5 GHz @ M = 10
• Detecting area size f 30 mm
• Coaxial module with single mode fiber (SM-9/125)




Số phần tương tự - NR8300FP-CC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NR8300FP-CC CEL-NR8300FP-CC Datasheet
99Kb / 4P
NECs 30 Um InGaAs APD IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATION AND OTDR APPLICATIONS
02/24/2003
NR8300FP-CC-AZ CEL-NR8300FP-CC-AZ Datasheet
218Kb / 5P
NECs 30 Um InGaAs APD IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATION AND OTDR APPLICATIONS
NR8300FP-CC CEL-NR8300FP-CC_07 Datasheet
218Kb / 5P
NECs 30 Um InGaAs APD IN COAXIAL PACKAGE FOR FIBER OPTIC COMMUNICATION AND OTDR APPLICATIONS
logo
Renesas Technology Corp
NR8300FP-CC RENESAS-NR8300FP-CC_15 Datasheet
191Kb / 11P
1 000 to 1 600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS f 30 mm InGaAs AVALANCHE PHOTO DIODE MODULE
More results


Mô tả tương tự - NR8300FP-CC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marktech Corporate
MTD7030 MARKTECH-MTD7030 Datasheet
67Kb / 2P
PHOTO DIODE
MTD3010PM MARKTECH-MTD3010PM_2 Datasheet
151Kb / 1P
Photo Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SPI5842 KODENSHI-SPI5842 Datasheet
150Kb / 4P
Photo Diode
logo
Marktech Corporate
MTD1114M3B MARKTECH-MTD1114M3B_15 Datasheet
551Kb / 3P
Photo Diode
MTD5010N MARKTECH-MTD5010N_15 Datasheet
640Kb / 3P
Photo Diode
MTD6100PT MARKTECH-MTD6100PT_15 Datasheet
561Kb / 3P
Photo Diode
logo
Renesas Technology Corp
NDL5461P RENESAS-NDL5461P Datasheet
193Kb / 10P
PHOTO DIODE
1994
NDL5481P RENESAS-NDL5481P Datasheet
195Kb / 10P
PHOTO DIODE
1994
NDL5506P RENESAS-NDL5506P Datasheet
185Kb / 1P
PHOTO DIODE
1993
NDL5531P RENESAS-NDL5531P Datasheet
203Kb / 10P
PHOTO DIODE
1996
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com