công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMN40XPEA bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PMN40XPEA Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PMN40XPEA
tải về  PMN40XPEA tải về
kích thước tập tin   286.86 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 20 V, P-channel Trench MOSFET

PMN40XPEA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PMN40XPEA Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PMN40XPEA
tải về  PMN40XPEA Click to download

kích thước tập tin   286.86 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 20 V, P-channel Trench MOSFET

PMN40XPEA bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PMN40XPEA Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET) in a small SOT457 (SC-74) Surface-
Mounted Device (SMD) plastic package using Trench MOSFET technology.

2. Features and benefits
• Low threshold voltage
• Extended temperature range Tj = 175 °C
• Very fast switching
• Trench MOSFET technology
• ElectroStatic Discharge (ESD) protection > 1000 V HBM (class H1C)
• AEC-Q101 qualified

3. Applications
• Relay driver
• High-speed line driver
• High-side load switch
• Switching circuits




Số phần tương tự - PMN40XPEA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PMN40ENA NEXPERIA-PMN40ENA Datasheet
306Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
11 April 2019
PMN40ENA NEXPERIA-PMN40ENA Datasheet
11Mb / 234P
Discrete and MOSFET components, analog & logic ICs
PMN40ENA NEXPERIA-PMN40ENA Datasheet
11Mb / 234P
Discrete and MOSFET components, analog & logic ICs
January 2020
PMN40ENAX NEXPERIA-PMN40ENAX Datasheet
306Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
11 April 2019
PMN40ENE NEXPERIA-PMN40ENE Datasheet
729Kb / 16P
30 V, N-channel Trench MOSFET
More results


Mô tả tương tự - PMN40XPEA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMZ950UPE PHILIPS-PMZ950UPE_15 Datasheet
237Kb / 15P
20 V, P-channel Trench MOSFET
10 July 2014
PMV48XPA PHILIPS-PMV48XPA_15 Datasheet
257Kb / 15P
20 V, P-channel Trench MOSFET
10 March 2014
PMV65XPEA PHILIPS-PMV65XPEA_15 Datasheet
245Kb / 16P
20 V, P-channel Trench MOSFET
27 November 2014
PMV75UP PHILIPS-PMV75UP_15 Datasheet
279Kb / 15P
20 V, P-channel Trench MOSFET
25 April 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
PMN52XP NEXPERIA-PMN52XP Datasheet
724Kb / 16P
20 V, P-channel Trench MOSFET
PMPB100XPEA NEXPERIA-PMPB100XPEA Datasheet
327Kb / 15P
20 V, P-channel Trench MOSFET
PMV30XPEA NEXPERIA-PMV30XPEA Datasheet
722Kb / 16P
20 V, P-channel Trench MOSFET
PMV65XPE NEXPERIA-PMV65XPE Datasheet
708Kb / 15P
20 V, P-channel Trench MOSFET
25 April 2014
PMZ350UPE NEXPERIA-PMZ350UPE Datasheet
701Kb / 14P
20 V, P-channel Trench MOSFET
BSH205G2A NEXPERIA-BSH205G2A Datasheet
277Kb / 15P
20 V, P-channel Trench MOSFET
13 October 2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com