công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL83384ECAZA bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL83384ECAZA Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL83384ECAZA
tải về  ISL83384ECAZA tải về
kích thước tập tin   542.49 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện ±15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250Kbps, RS-232 Transmitter/Receiver

ISL83384ECAZA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL83384ECAZA Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL83384ECAZA
tải về  ISL83384ECAZA Click to download

kích thước tập tin   542.49 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện ±15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250Kbps, RS-232 Transmitter/Receiver

ISL83384ECAZA bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL83384ECAZA Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• ESD Protection for RS-232 I/O Pins to 15kV (IEC61000)
• Drop In Replacement for MAX3384E, SP385E
• Low Power, Pin Compatible Upgrade for 5V MAX222,
SP310E, ADM222, and LT1780
• Single SHDN Pin Disables Transmitters and Receivers
• Meets EIA/TIA-232 and V.28/V.24 Specifications at 3V
• RS-232 Compatible with VCC = 2.7V
• Latch-Up Free
• On-Chip Voltage Converters Require Only Four External
0.1F Capacitors
• Receiver Hysteresis For Improved Noise Immunity
• Very Low Supply Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3mA
• Guaranteed Minimum Data Rate . . . . . . . . . . . . 250Kbps
• Guaranteed Minimum Slew Rate . . . . . . . . . . . . . . . 6V/s
• Wide Power Supply Range . . . . . . . Single +3V to +5.5V
• Low Supply Current in Powerdown State. . . . . . . . . .<1A
• Pb-Free Available (RoHS Compliant)




Số phần tương tự - ISL83384ECAZA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL83384ECAZA INTERSIL-ISL83384ECAZA Datasheet
281Kb / 9P
짹15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250Kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
March 15, 2005
ISL83384ECAZA-T INTERSIL-ISL83384ECAZA-T Datasheet
281Kb / 9P
짹15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250Kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
March 15, 2005
More results


Mô tả tương tự - ISL83384ECAZA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL83220E INTERSIL-ISL83220E Datasheet
267Kb / 11P
/-15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
September 2001
ISL83384E INTERSIL-ISL83384E Datasheet
289Kb / 10P
짹15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250Kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
April 2003
ISL83385E INTERSIL-ISL83385E Datasheet
94Kb / 11P
15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, /-1 Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
January 2001
ICL3310 INTERSIL-ICL3310 Datasheet
158Kb / 9P
3V to 5.5V, 1 Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
July 2004
ICL3310E INTERSIL-ICL3310E Datasheet
351Kb / 10P
/- 15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
July 2004
ISL83385E INTERSIL-ISL83385E_05 Datasheet
275Kb / 11P
짹15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
January 16, 2005
ISL83384E INTERSIL-ISL83384E_05 Datasheet
281Kb / 9P
짹15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250Kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
March 15, 2005
ICL3243ECAZ-T INTERSIL-ICL3243ECAZ-T Datasheet
699Kb / 33P
±15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
February 22, 2010
ISL83220ECV INTERSIL-ISL83220ECV Datasheet
198Kb / 10P
±15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
April 27, 2006
logo
Renesas Technology Corp
ISL83385E RENESAS-ISL83385E Datasheet
604Kb / 11P
±15kV ESD Protected, 3V to 5.5V, 1 Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
January 16, 2005
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com