công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL81801EVAL1Z bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL81801EVAL1Z Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL81801EVAL1Z
tải về  ISL81801EVAL1Z tải về
kích thước tập tin   1681.37 Kbytes
Page   50 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 80V Bidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller

ISL81801EVAL1Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL81801EVAL1Z Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL81801EVAL1Z
tải về  ISL81801EVAL1Z Click to download

kích thước tập tin   1681.37 Kbytes
Page   50 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 80V Bidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller

ISL81801EVAL1Z bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL81801EVAL1Z Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Single inductor 4-switch buck-boost controller
• On-the-fly bidirectional operation with independent
control of voltage and current on both ends
• Proprietary algorithm for smoothest mode transition
• MOSFET drivers with adaptive shoot-through
protection
• Wide input voltage range: 4.5V to 80V
• Wide output voltage range: 0.8V to 80V
• Supports startup into pre-biased rails
• Programmable frequency: 100kHz to 600kHz
• Supports parallel operation current sharing with
cascade phase interleaving
• External sync with clock out or frequency dithering
• External bias for higher efficiency for 8V to 36V input
• Output and input current monitor
• Selectable PWM mode operation between
PWM/DE/Burst modes
• Accurate EN/UVLO and PGOOD indicator
• Low shutdown current: 2.7μA
• Complete protection: OCP, SCP, OVP, OTP, and UVP




Số phần tương tự - ISL81801EVAL1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL81801EVAL1Z RENESAS-ISL81801EVAL1Z Datasheet
1Mb / 50P
80V Bidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
Mar 8, 2024
More results


Mô tả tương tự - ISL81801EVAL1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LTC3780 LINER-LTC3780 Datasheet
421Kb / 28P
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
LTC3780EG LINER-LTC3780EG Datasheet
556Kb / 30P
High Efficiency, Synchronous,4-Switch Buck-Boost Controller
LT3791EFE-1 LINER-LT3791EFE-1 Datasheet
332Kb / 26P
60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
LTC3780 LINER-LTC3780_15 Datasheet
629Kb / 30P
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
LT3790 LINER-LT3790_15 Datasheet
451Kb / 28P
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller
LT3791-1 LINER-LT3791-1_15 Datasheet
332Kb / 26P
60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
LT8705 LINER-LT8705_15 Datasheet
544Kb / 44P
80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck- Boost DC/DC Controller
LT8705A LINER-LT8705A Datasheet
373Kb / 10P
80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller
logo
Renesas Technology Corp
ISL81401 RENESAS-ISL81401 Datasheet
3Mb / 47P
40V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
Jan 27, 2022
ISL81601 RENESAS-ISL81601 Datasheet
2Mb / 54P
60V Bidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
May 27, 2021
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com