công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7896A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

7896A Datasheet PDF - Belden Inc.
tên linh kiện 7896A
tải về  7896A tải về
kích thước tập tin   169.37 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, PVC-NYLPP Ins, ISOA TC Brd, PVC Jkt,600V TC-ER

7896A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
7896A Datasheet PDF - Belden Inc.

tên linh kiện 7896A
tải về  7896A Click to download

kích thước tập tin   169.37 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, PVC-NYLPP Ins, ISOA TC Brd, PVC Jkt,600V TC-ER

7896A bảng dữ liệu (HTML) - Belden Inc.


7896A Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Description
DeviceBus® for ODVA DeviceNet™, 2 Pair 16+18AWG (19x29+19x30) Tinned Copper, PVC-NYL+PP Insulation, Individual Beldfoil® & OA Tinned Copper
Braid(65%) Shield, PVC Outer Jacket, 600V TC-ER




Số phần tương tự - 7896A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
7896T BELDEN-7896T Datasheet
159Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, XLPePP Ins, ISOA TC Brd, LSZH Jkt,600V TC-ER-ST1
05-05-2023
7896T0105000 BELDEN-7896T0105000 Datasheet
159Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, XLPePP Ins, ISOA TC Brd, LSZH Jkt,600V TC-ER-ST1
05-05-2023
7896Z BELDEN-7896Z Datasheet
163Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, XLPePP Ins, ISOA TC Brd, LSZH-TS Jkt, 600V TC-ER-ST1
05-05-2023
7896Z0105000 BELDEN-7896Z0105000 Datasheet
163Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, XLPePP Ins, ISOA TC Brd, LSZH-TS Jkt, 600V TC-ER-ST1
05-05-2023
More results


Mô tả tương tự - 7896A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
127895A BELDEN-127895A Datasheet
142Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1820 Str TC, PVCFPE Ins, ISOA TC Brd, PVC Jkt,AIA Armor, PVC Jkt, PLTC
05-05-2023
127896A BELDEN-127896A Datasheet
145Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, PVC-NYLPP Ins, ISOA TC Brd, PVC Jkt,AIA Armor, PVC Jkt, CMG CSA HL
05-05-2023
7895A BELDEN-7895A Datasheet
165Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1820 Str TC, PVCFPE Ins, ISOA TC Brd, PVC Jkt,CMG, PLTC
04-14-2023
7896T BELDEN-7896T Datasheet
159Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, XLPePP Ins, ISOA TC Brd, LSZH Jkt,600V TC-ER-ST1
05-05-2023
7896Z BELDEN-7896Z Datasheet
163Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, XLPePP Ins, ISOA TC Brd, LSZH-TS Jkt, 600V TC-ER-ST1
05-05-2023
7897A BELDEN-7897A Datasheet
168Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1518 Str TC, PVC-NYL FEP Ins, ISOA TC Brd, PVC Jkt, 600V TC-ER
01-20-2023
7900A BELDEN-7900A Datasheet
169Kb / 3P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, PVC-NYLPO Ins, PVC Jkt, 600V TC-ER
05-05-2023
777896T BELDEN-777896T Datasheet
448Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, XLPePP Ins, ISOA TC Brd, LSZH Jkt,BBA, LSZH Jkt, 600V TC-ER-ST1
05-05-2023
9952 BELDEN-9952 Datasheet
146Kb / 2P
Electronic, 2 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
01-20-2023
127897A BELDEN-127897A Datasheet
146Kb / 2P
DeviceBus®, 2 Pr #1518 Str TC, PVC-NYL FEP Ins, ISOA TC Brd, PVC Jkt, AIA, PVC Jkt, 600V
12-22-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com