công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD5V0X1UB bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PESD5V0X1UB Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PESD5V0X1UB
tải về  PESD5V0X1UB tải về
kích thước tập tin   215.16 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode

PESD5V0X1UB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PESD5V0X1UB Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PESD5V0X1UB
tải về  PESD5V0X1UB Click to download

kích thước tập tin   215.16 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode

PESD5V0X1UB bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PESD5V0X1UB Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
Ultra low capacitance unidirectional ElectroStatic Discharge (ESD) protection diode in a SOD523
(SC-79) ultra small and flat lead Surface-Mounted Device (SMD) plastic package designed to
protect one signal line from the damage caused by ESD and other transients.
The combination of extremely low capacitance and ultra low clamping voltage makes the device
ideal for high-speed data line protection applications.

2. Features and benefits
• ESD protection of one line
• Ultra low diode capacitance Cd = 0.95 pF
• Ultra low clamping voltage: VCL = 8 V
• Ultra low leakage current: IRM = 1 nA
• ESD protection up to 8 kV
• IEC 61000-4-2; level 4 (ESD)
• IEC 61000-4-5 (surge); IPP = 1.5 A
• AEC-Q101 qualified

3. Applications
• Computers and peripherals
• Audio and video equipment
• Cellular handsets and accessories
• 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
• Communication systems
• Portable electronics
• Subscriber Identity Module (SIM) card protection
• USB, High-Definition Multimedia Interface (HDMI), FireWire
• High-speed data lines




Số phần tương tự - PESD5V0X1UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD5V0X1UB NXP-PESD5V0X1UB Datasheet
1Mb / 2P
High-performance ESD protection for sensitive ICs
August 2012
PESD5V0X1UB PHILIPS-PESD5V0X1UB_15 Datasheet
248Kb / 11P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-15 February 2011
More results


Mô tả tương tự - PESD5V0X1UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD5V0X1UALD NXP-PESD5V0X1UALD Datasheet
191Kb / 12P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-5 April 2011
PESD5V0X1UAB PHILIPS-PESD5V0X1UAB_15 Datasheet
248Kb / 11P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-15 February 2011
PESD5V0X1UB PHILIPS-PESD5V0X1UB_15 Datasheet
248Kb / 11P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-15 February 2011
PESD16VX1UL PHILIPS-PESD16VX1UL Datasheet
210Kb / 10P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 01-16 December 2009
PESD5V0X1ULD PHILIPS-PESD5V0X1ULD Datasheet
248Kb / 12P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-15 February 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD5V0C1USF NEXPERIA-PESD5V0C1USF Datasheet
681Kb / 12P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
PESD5V0X1UALD NEXPERIA-PESD5V0X1UALD Datasheet
755Kb / 12P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 1 - 5 April 2011
PESD5V0X1ULD-Q NEXPERIA-PESD5V0X1ULD-Q Datasheet
230Kb / 11P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
23 August 2022
PESD16VX1UL NEXPERIA-PESD16VX1UL Datasheet
210Kb / 10P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
Rev. 01 - 16 December 2009
PESD6V5C1USF NEXPERIA-PESD6V5C1USF Datasheet
237Kb / 12P
Ultra low capacitance unidirectional ESD protection diode
21 January 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com