công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9123AIIC-EVZ bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL9123AIIC-EVZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL9123AIIC-EVZ
tải về  ISL9123AIIC-EVZ tải về
kích thước tập tin   764.95 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-Low IQ Buck Regulator with Bypass

ISL9123AIIC-EVZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL9123AIIC-EVZ Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL9123AIIC-EVZ
tải về  ISL9123AIIC-EVZ Click to download

kích thước tập tin   764.95 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-Low IQ Buck Regulator with Bypass

ISL9123AIIC-EVZ bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL9123AIIC-EVZ Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 950nA quiescent current
• 86% efficiency at 10μA load (VIN = 3.6V,
VOUT = 3.3V)
• 97% peak efficiency (VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V)
• Input voltage range: 1.8V to 5.5V
• Output voltage range: 0.4V to 5.375V
• Output current: up to 600mA (VIN > 2.5V)
• Selectable Forced and Auto Bypass power saving
modes
• PFM and PWM modes with seamless transition
• I2C control and voltage adjustability
• Hysteretic controller
• Auxiliary switched output
• Small 1.8mm×1.0mm 8 Bump WLCSP
Applications
• Smart watches and wristband devices
• Wireless earphones
• Internet of Things (IoT) devices
• Water, gas, and oil meters
• Portable medical devices
• Hearing aid devices




Số phần tương tự - ISL9123AIIC-EVZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL9123AIIC-EVZ RENESAS-ISL9123AIIC-EVZ Datasheet
1Mb / 29P
Ultra-Low IQ Buck Regulator with Bypass
Aug 17, 2023
More results


Mô tả tương tự - ISL9123AIIC-EVZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SC1453 SEMTECH-SC1453 Datasheet
119Kb / 5P
150mA Ultra Low Dropout Regulator with Low Noise Bypass
logo
ADDtek Corp
AMC7637 ADDTEK-AMC7637 Datasheet
162Kb / 7P
ULTRA LOW IQ 300mA LOW DROPOUT REGULATOR
JUNE 2007
logo
Semtech Corporation
SC1453 SEMTECH-SC1453_06 Datasheet
245Kb / 14P
150mA Ultra Low Dropout Regulator with Low Noise Bypass
SC1453 SEMTECH-SC1453_08 Datasheet
253Kb / 15P
150mA Ultra Low Dropout Regulator with Low Noise Bypass
logo
ON Semiconductor
NCV8770 ONSEMI-NCV8770 Datasheet
210Kb / 13P
Ultra Low Iq 350 mA LDO Regulator with Reset
February, 2013 ??Rev. 1
logo
Texas Instruments
TPS61291 TI-TPS61291_15 Datasheet
1Mb / 25P
TPS61291 Low Iq Boost Converter with Bypass Operation
TPS61291 TI1-TPS61291_16 Datasheet
1Mb / 25P
TPS61291 Low Iq Boost Converter with Bypass Operation
logo
Rohm
BD70522GUL ROHM-BD70522GUL Datasheet
2Mb / 28P
Ultra Low Iq Buck Converter
logo
ON Semiconductor
NCV8775C ONSEMI-NCV8775C Datasheet
225Kb / 15P
Ultra Low Iq 350 mA LDO Regulator with Reset
December, 2019 ??Rev. 1
logo
Renesas Technology Corp
ISL9122A RENESAS-ISL9122A Datasheet
873Kb / 29P
Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator With Bypass
Mar 17, 2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com