công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG59M610VTR bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

SLG59M610VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện SLG59M610VTR
tải về  SLG59M610VTR tải về
kích thước tập tin   301.43 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-small 22 mW 4 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking

SLG59M610VTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLG59M610VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG59M610VTR
tải về  SLG59M610VTR Click to download

kích thước tập tin   301.43 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-small 22 mW 4 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking

SLG59M610VTR bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


SLG59M610VTR Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The SLG59M610V is a 22 mW 4 A single-channel load switch
that is able to switch 1 V to 5 V power rails. The product is
packaged in an ultra-small 1.5 x 2.0 mm package.
Features
• 1.5 x 2.0 mm FC-TDFN 8L package (2 fused pins for drain
and 2 fused pins for source)
• Logic level ON pin capable of supporting 0.85 V CMOS
Logic
• User selectable ramp rate with external capacitor
• 22 mW RDSONwhile supporting 4 A
• Two Over Current Protection Modes
• Short Circuit Current Limit
• Active Current Limit
• Over Temperature Protection
• Pb-Free / Halogen-Free / RoHS compliant
• Operating Temperature: -40 °C to 85°C
• Operating Voltage: 2.5 V to 5.5 V




Số phần tương tự - SLG59M610VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG59M610VTR DIALOG-SLG59M610VTR Datasheet
130Kb / 11P
Ultra-small 22 m廓 4 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
More results


Mô tả tương tự - SLG59M610VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG5NT1437V DIALOG-SLG5NT1437V Datasheet
147Kb / 10P
Ultra-small 22 m廓 4 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
SLG7NT614V DIALOG-SLG7NT614V Datasheet
116Kb / 10P
Ultra-small 22 m廓 4 A Load Switch with Reverse Current Blocking
SLG59M610V DIALOG-SLG59M610V Datasheet
130Kb / 11P
Ultra-small 22 m廓 4 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
SLG59M611V DIALOG-SLG59M611V Datasheet
129Kb / 11P
Ultra-small 22 m廓 4 A Load Switch with Reverse Current Blocking
logo
Renesas Technology Corp
SLG5NT1432V RENESAS-SLG5NT1432V Datasheet
295Kb / 11P
Ultra-small 7.8 mW 4 A Load Switch with Discharge
February 7, 2022
SLG5NT1437V RENESAS-SLG5NT1437V Datasheet
296Kb / 11P
Ultra-small 22 mW 4 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
February 7, 2022
SLG59M1571V RENESAS-SLG59M1571V Datasheet
400Kb / 9P
Ultra-small 14.6 mW 1.0 A GreenFET Load Switch with Discharge and Reverse Blocking
February 14, 2022
SLG59M1603V RENESAS-SLG59M1603V Datasheet
359Kb / 11P
Dual 4.5A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
February 4, 2022
SLG5NT1602V RENESAS-SLG5NT1602V Datasheet
391Kb / 11P
7.8 mW, 9 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
February 7, 2022
SLG5NT1611V RENESAS-SLG5NT1611V Datasheet
395Kb / 11P
An Ultra-small 7.8 mW, 9 A, Single-channel Load Switch with Reverse-current Blocking
February 8, 2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com