công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG59M1606VTR bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

SLG59M1606VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện SLG59M1606VTR
tải về  SLG59M1606VTR tải về
kích thước tập tin   357.02 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual 4.5 A Load Switch with Reverse Current Blocking

SLG59M1606VTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLG59M1606VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG59M1606VTR
tải về  SLG59M1606VTR Click to download

kích thước tập tin   357.02 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual 4.5 A Load Switch with Reverse Current Blocking

SLG59M1606VTR bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


SLG59M1606VTR Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The SLG59M1606V is designed for load switching application.
The part comes with two 4.5 A rated MOSFETs switched on by
two ON control pins. Each MOSFETs turn on time is
independently adjusted by an external capacitor.
Features
• Two 4.5 A independent MOSFETs with Reverse Current
Blocking
• Two Integrated VGS Charge Pumps
• Independent Ramp Control
• Protected by thermal shutdown
• Pb-Free / RoHS Compliant
• Halogen-Free
• STDFN 14L, 1 x 3 x 0.55 mm




Số phần tương tự - SLG59M1606VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG59M1606VTR DIALOG-SLG59M1606VTR Datasheet
128Kb / 10P
Protected by thermal shutdown
More results


Mô tả tương tự - SLG59M1606VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FPF2140 FAIRCHILD-FPF2140 Datasheet
911Kb / 13P
Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking
logo
Semtech Corporation
SC33020H SEMTECH-SC33020H Datasheet
1Mb / 15P
2A Load Switch with Reverse Current Blocking
logo
Dialog Semiconductor
SLG7NT614V DIALOG-SLG7NT614V Datasheet
116Kb / 10P
Ultra-small 22 m廓 4 A Load Switch with Reverse Current Blocking
SLG59M611V DIALOG-SLG59M611V Datasheet
129Kb / 11P
Ultra-small 22 m廓 4 A Load Switch with Reverse Current Blocking
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM9705 HMSEMI-HM9705 Datasheet
575Kb / 8P
3A Current Limited Load Switch with True Reverse Current Blocking
logo
Toshiba Semiconductor
TCK2291XG TOSHIBA-TCK2291XG Datasheet
701Kb / 15P
2A Load Switch IC with True Reverse Current Blocking
2021-02-24
logo
Renesas Technology Corp
SLG59M1714V RENESAS-SLG59M1714V Datasheet
725Kb / 21P
A Reverse-current Blocking, 15 mΩ, 4 A Load Switch with Analog Current Monitor Output
2-Feb-2022
SLG59M1527V RENESAS-SLG59M1527V Datasheet
609Kb / 15P
Dual 4.5 A Load Switch
3-Feb-2022
SLG59M1603V RENESAS-SLG59M1603V Datasheet
359Kb / 11P
Dual 4.5A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
February 4, 2022
SLG5NT1602V RENESAS-SLG5NT1602V Datasheet
391Kb / 11P
7.8 mW, 9 A Load Switch with Discharge and Reverse Current Blocking
February 7, 2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com