công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG59M1558VTR bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

SLG59M1558VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện SLG59M1558VTR
tải về  SLG59M1558VTR tải về
kích thước tập tin   567.33 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện An Ultra-small 1.6 mm2, 28.5 mΩ, 1.0 A, Load Switch

SLG59M1558VTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLG59M1558VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG59M1558VTR
tải về  SLG59M1558VTR Click to download

kích thước tập tin   567.33 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện An Ultra-small 1.6 mm2, 28.5 mΩ, 1.0 A, Load Switch

SLG59M1558VTR bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


SLG59M1558VTR Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The SLG59M1558V is designed for load switching
applications with ultra low quiescent current. The part comes
with one 28.5 mΩ, 1.0 A rated P-channel MOSFET controlled
by a single ON control pin. The product is packaged in an
ultra-small 1.0 mm x 1.0 mm package.
Features
• One 1.0 A MOSFET
• Ultra Low Quiescent Current
• Low RDSON
• 28.5 mΩ at VIN = 5.0 V
• 36.4 mΩ at VIN = 3.3 V
• 44.3 mΩ at VIN = 2.5 V
• 60.8 mΩ at VIN = 1.8 V
• 77.6 mΩ at VIN = 1.5 V
• VIN = 1.5 V to 5.5 V
• Pb-Free / Halogen-Free / RoHS compliant
• STDFN 4L, 1.0 x 1.0 x 0.55 mm




Số phần tương tự - SLG59M1558VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG59M1558VTR DIALOG-SLG59M1558VTR Datasheet
209Kb / 10P
Ultra-small 28.5 m廓, 1.0 A Integrated Power Switch
logo
Renesas Technology Corp
SLG59M1558VTR RENESAS-SLG59M1558VTR Datasheet
502Kb / 15P
An Ultra-small 1.0 mm2, 28.5 mΩ, 1.0 A, Load Switch
7-Aug-2023
More results


Mô tả tương tự - SLG59M1558VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
SLG59M1457V RENESAS-SLG59M1457V Datasheet
539Kb / 15P
An Ultra-small 3 mm2, 7.8 mΩ, 6 A, Internally-protected Load Switch with Discharge
3-Feb-2022
SLG59M1545V RENESAS-SLG59M1545V Datasheet
606Kb / 15P
An Ultra-small, 17 mΩ, 2.5 A Load Switch
2-Feb-2022
SLG59M1557V RENESAS-SLG59M1557V Datasheet
435Kb / 11P
Ultra-small 28.5 mW, 1.0 A Load Switch with Discharge
February 4, 2022
SLG59M1614V RENESAS-SLG59M1614V Datasheet
562Kb / 16P
An Ultra-small 3 mm2, 8.5 mΩ, 4 A, Internally-protected Load Switch
3-Feb-2022
SLG59M1658V RENESAS-SLG59M1658V Datasheet
525Kb / 15P
An Ultra-small 1.6 mm2, 17 mΩ, 2.5 A, 125°C-Rated Internally-protected Load Switch with Discharge
February 14, 2022
SLG59M301V RENESAS-SLG59M301V Datasheet
562Kb / 16P
An Ultra-small 3 mm2, 8.5 mΩ, 4 A, Internally-protected Load Switch
4-Feb-2022
SLG59M307V RENESAS-SLG59M307V Datasheet
531Kb / 14P
An Ultra-small 3 mm2, 7.8 mΩ, 4 A, Load Switch with Discharge
3-Feb-2022
SLG5NT1593V RENESAS-SLG5NT1593V Datasheet
287Kb / 10P
Ultra-small 28.5 mW, 1.0 A Load Switch with Discharge
February 14, 2022
SLG5NT1594V RENESAS-SLG5NT1594V Datasheet
377Kb / 11P
Ultra-small 28.5 mW, 1.0 A Load Switch
February 7, 2022
SLG5NT1734V RENESAS-SLG5NT1734V Datasheet
814Kb / 18P
Ultra-small 28.5 mΩ, 1.0 A Load Switch with Discharge
February 7, 2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com