công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG59M1545VTR bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

SLG59M1545VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện SLG59M1545VTR
tải về  SLG59M1545VTR tải về
kích thước tập tin   606.67 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện An Ultra-small, 17 mΩ, 2.5 A Load Switch

SLG59M1545VTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLG59M1545VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG59M1545VTR
tải về  SLG59M1545VTR Click to download

kích thước tập tin   606.67 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện An Ultra-small, 17 mΩ, 2.5 A Load Switch

SLG59M1545VTR bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


SLG59M1545VTR Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The SLG59M1545V is a 17 mΩ 2.5 A single-channel load
switch that is able to switch 0.85 V to 5.5 V power rails. The
product is packaged in an ultra-small 1.0 x 1.6 mm package.
Features
• 1.0 x 1.6 x 0.55 mm STDFN package (2 fused pins for
drain and 2 fused pins for source)
• Logic level ON pin capable of supporting 0.85 V CMOS
Logic
• User selectable ramp rate with external capacitor
• 17 mΩ RDSON while supporting 2.5 A
• Two Over Current Protection Modes
• Short Circuit Current Limit
• Active Current Limit
• Over Temperature Protection
• Pb-Free / Halogen-Free / RoHS compliant
• Operating Temperature: -20 °C to 70 °C
• Operating Voltage: 2.5 V to 5.5 V




Số phần tương tự - SLG59M1545VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG59M1545VTR DIALOG-SLG59M1545VTR Datasheet
160Kb / 11P
Ultra-small 17 m 2.5 A Integrated Power Switch
More results


Mô tả tương tự - SLG59M1545VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG59M1448V DIALOG-SLG59M1448V Datasheet
163Kb / 12P
Ultra-small 17 m 2.5 A Load Switch with Discharge
SLG59M1598V DIALOG-SLG59M1598V Datasheet
163Kb / 12P
Ultra-small 17 m 2.5 A Load Switch with Discharge
logo
Renesas Technology Corp
SLG5NT1458V RENESAS-SLG5NT1458V Datasheet
624Kb / 15P
An Ultra-small, 17 mΩ, 2.5 A Load Switch with Discharge
7-Feb-2022
SLG59M1440V RENESAS-SLG59M1440V Datasheet
629Kb / 15P
An Ultra-small 40 mΩ, 1 A, Load Switch with Discharge
3-Feb-2022
SLG59M1448V RENESAS-SLG59M1448V Datasheet
636Kb / 16P
An Ultra-small, 17 mΩ, 2.5 A Load Switch with Discharge
27-Oct-2022
SLG59M1558V RENESAS-SLG59M1558V Datasheet
567Kb / 15P
An Ultra-small 1.6 mm2, 28.5 mΩ, 1.0 A, Load Switch
2-Feb-2022
SLG59M1563V RENESAS-SLG59M1563V Datasheet
469Kb / 14P
An Ultra-small, 22.5 mΩ, 2.5 A Load Switch with Reverse Blocking
2-Feb-2022
SLG59M1598V RENESAS-SLG59M1598V Datasheet
608Kb / 15P
An Ultra-small, 17 mΩ, 2.5 A Load Switch with Discharge
2-Feb-2022
SLG59M1658V RENESAS-SLG59M1658V Datasheet
525Kb / 15P
An Ultra-small 1.6 mm2, 17 mΩ, 2.5 A, 125°C-Rated Internally-protected Load Switch with Discharge
February 14, 2022
SLG5NT1586V RENESAS-SLG5NT1586V Datasheet
470Kb / 14P
An Ultra-small, 22.5 mΩ, 2.5 A Load Switch with Reverse Blocking
7-Feb-2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com