công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG59M1446VTR bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

SLG59M1446VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện SLG59M1446VTR
tải về  SLG59M1446VTR tải về
kích thước tập tin   607.71 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-small Dual 40 mΩ, 1.0 A Load Switch with Discharge

SLG59M1446VTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLG59M1446VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG59M1446VTR
tải về  SLG59M1446VTR Click to download

kích thước tập tin   607.71 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-small Dual 40 mΩ, 1.0 A Load Switch with Discharge

SLG59M1446VTR bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


SLG59M1446VTR Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The SLG59M1446V is designed for load switching
applications. The part comes with two 40 mΩ 1.0 A rated
MOSFETs, each controlled by an ON control pin. Each
MOSFET’s ramp rate is adjustable depending on the input
current level of the ON pin. The product is packaged in an
ultra-small 1.6 x 1.0 mm package.
Features
• Two 40 mΩ 1.0 A MOSFETs
• Two integrated VGS Charge Pumps
• User selectable ramp rate with external resistor
• Protected by thermal shutdown
• Integrated Discharge Resistor
• Pb-Free / Halogen-Free / RoHS compliant
• STDFN 8L, 1.0 x 1.6 mm




Số phần tương tự - SLG59M1446VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG59M1446VTR DIALOG-SLG59M1446VTR Datasheet
164Kb / 9P
Ultra-small Dual 40 m廓 1.0 A Integrated Power Switch with Discharge
More results


Mô tả tương tự - SLG59M1446VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
SLG59M1440V RENESAS-SLG59M1440V Datasheet
629Kb / 15P
An Ultra-small 40 mΩ, 1 A, Load Switch with Discharge
3-Feb-2022
SLG59M1495V RENESAS-SLG59M1495V Datasheet
435Kb / 10P
Ultra-small 80 mW, 1.0 A Load Switch with Discharge
February 4, 2022
SLG59M1512V RENESAS-SLG59M1512V Datasheet
606Kb / 15P
Ultra-small Dual 80 mΩ, 1.0 A Load Switch with Discharge
2-Feb-2022
SLG59M1599V RENESAS-SLG59M1599V Datasheet
377Kb / 10P
Ultra-small 40 mW / 1.0 A Dual Load Switch
February 4, 2022
SLG5NT1462V RENESAS-SLG5NT1462V Datasheet
379Kb / 10P
Ultra-small Dual 40 mW 1.0 A Load Switch with Discharge
February 10, 2022
SLG5NT1464V RENESAS-SLG5NT1464V Datasheet
380Kb / 10P
Ultra-small 40 mW 1.0 A GreenFET Load Switch with Discharge
February 8, 2022
SLG5NT1546V RENESAS-SLG5NT1546V Datasheet
384Kb / 10P
Ultra-small Dual 80 mW 1.0 A Load Switch with Discharge
February 7, 2022
SLG5NT1547V RENESAS-SLG5NT1547V Datasheet
380Kb / 10P
Ultra-small 80 mW, 1.0 A Load Switch with Discharge
February 8, 2022
SLG5NT1593V RENESAS-SLG5NT1593V Datasheet
287Kb / 10P
Ultra-small 28.5 mW, 1.0 A Load Switch with Discharge
February 14, 2022
SLG5NT1734V RENESAS-SLG5NT1734V Datasheet
814Kb / 18P
Ultra-small 28.5 mΩ, 1.0 A Load Switch with Discharge
February 7, 2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com