công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC68HC05K3 bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

MC68HC05K3 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện MC68HC05K3
tải về  MC68HC05K3 tải về
kích thước tập tin   1694.18 Kbytes
Page   132 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện HCMOS Microcontroller Unit

MC68HC05K3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC68HC05K3 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện MC68HC05K3
tải về  MC68HC05K3 Click to download

kích thước tập tin   1694.18 Kbytes
Page   132 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện HCMOS Microcontroller Unit

MC68HC05K3 bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


MC68HC05K3 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Low-cost HC05 core
• 16-pin PDIP, 16-pin SOIC package, or 20-pin SSOP
• 928 bytes of user ROM, including eight bytes of user vectors
• 64 bytes of user RAM
• Low-power operation at 1.8 V — VDD minimum (EEPROM read
only)
• 128 bits of personality EEPROM (not memory mapped)
programmed using CPU software or with on-chip serial
programming ROM
• On-chip charge pump for in-circuit programming of the personality
EEPROM at 2.7 to 5.5 Vdc
• 8-bit free-running timer
• 4-stage selectable real-time interrupt generator
• 10 bidirectional input/output (I/O) lines including:
– 8-mA sink capability on four I/O pins (PA7–PA4)
– Mask option for software programmable pulldowns on all I/O
pins
– Mask option for port interrupts on four I/O pins (PA3–PA0)
(keyboard scan feature)
• IRQ interrupt hardware mask, flag bit, and request bit
• Mask option for sensitivity on IRQ interrupt (edge- and
level-sensitive or edge-sensitive only)
• On-chip oscillator (mask options for crystal/ceramic resonator
oscillator with internal 2-MW resistor and 2-pin or 3-pin resistor
capacitor (RC) oscillator)
• Mask option for reduced startup delay time with RC oscillator
options
• Mask option for computer operating properly (COP) watchdog
system
• Power-saving stop mode and wait mode instructions
• Mask option to convert STOP instruction to halt mode
• Illegal address reset
• Internal steering diode and pullup resistor on RESET pin to VDD
• Internal RESET pin pulldown from COP watchdog and ILADR




Số phần tương tự - MC68HC05K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC05K3 FREESCALE-MC68HC05K3 Datasheet
1Mb / 132P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC05K3CDW FREESCALE-MC68HC05K3CDW Datasheet
1Mb / 132P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC05K3CP FREESCALE-MC68HC05K3CP Datasheet
1Mb / 132P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC05K3CSD FREESCALE-MC68HC05K3CSD Datasheet
1Mb / 132P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC05K3DW FREESCALE-MC68HC05K3DW Datasheet
1Mb / 132P
HCMOS Microcontroller Unit
More results


Mô tả tương tự - MC68HC05K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC68HC705KJ1 MOTOROLA-MC68HC705KJ1 Datasheet
1Mb / 144P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC08AZ32A MOTOROLA-MC68HC08AZ32A Datasheet
3Mb / 456P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC908RF2 MOTOROLA-MC68HC908RF2 Datasheet
1Mb / 254P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC08JK1 MOTOROLA-MC68HC08JK1 Datasheet
2Mb / 198P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC705JP7 MOTOROLA-MC68HC705JP7 Datasheet
3Mb / 242P
HCMOS Microcontroller Unit
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC08P4 FREESCALE-MC68HC08P4 Datasheet
6Mb / 96P
HCMOS MICROCONTROLLER UNIT
MC68HC05P9A FREESCALE-MC68HC05P9A Datasheet
1Mb / 158P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC908AS60 FREESCALE-MC68HC908AS60 Datasheet
5Mb / 454P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC05K0 FREESCALE-MC68HC05K0 Datasheet
1Mb / 154P
HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC11K4 FREESCALE-MC68HC11K4 Datasheet
17Mb / 229P
HCMOS MICROCONTROLLER UNIT
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.

Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.

NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.

Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.

NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com