công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

550-0805 bảng dữ liệu (PDF) - Dialight Corporation

550-0805 Datasheet PDF - Dialight Corporation
tên linh kiện 550-0805
tải về  550-0805 tải về
kích thước tập tin   121.07 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Trang chủ  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5mm LED CBI, SO BACK HOUSING

550-0805 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
550-0805 Datasheet PDF - Dialight Corporation

tên linh kiện 550-0805
tải về  550-0805 Click to download

kích thước tập tin   121.07 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Trang chủ  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5mm LED CBI, SO BACK HOUSING

550-0805 bảng dữ liệu (HTML) - Dialight Corporation


550-0805 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Multiple CBIs form horizontal LED arrays on 6.35mm (0.250”) center-lines.
• High Contrast, UL 94 V-0 rated, black housing
• Oxygen index: 32%
• Polymer content: PBT, 0.160 g
• Housing stand-offs facilitate PCB cleaning
• Solderability per MIL-STD-202F, method 208F
• LEDs are safe for direct viewing per IEC 825-1, EN-60825-1
• Compatible with:
    550-xx05-003 Tri-Block
    550-xx05-004 Quad Block

5mm Discrete LED Integral Resistor, 5 Volts Diffused

5mm Discrete LED Low Current, 2mA Diffused

5mm Discrete LED High Efficiency Diffused

5mm Discrete LED Bi-Color Non-Tinted, Diffused

5mm Discrete LED Super Bright, Water Clear Non-Tinted, Non-Diffused

5mm High Efficiency Diffused

5mm General Purpose Diffused

5mm Integral Resistor Diffused

5mm Super Bright LED Diffused




Số phần tương tự - 550-0805

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
550-0804 DIALIGHT-550-0804 Datasheet
132Kb / 1P
5mm LED CBI, TOP VIEW
550-0804 DIALIGHT-550-0804 Datasheet
73Kb / 9P
5mm LED CBI Circuit Board Indicator Top View, Single
550-0807 DIALIGHT-550-0807 Datasheet
104Kb / 1P
5mm LED CBI Circuit Board Indicator Sloped Back Housing with Standoffs
550-0807 DIALIGHT-550-0807 Datasheet
89Kb / 11P
5mm LED CBI짰 Circuit Board Indicator Sloped Back Housing with Standoffs
550-0807-004 DIALIGHT-550-0807-004 Datasheet
83Kb / 11P
5mm LED CBI Circuit Board Indicator Sloped Back Housing, Quad Block
More results


Mô tả tương tự - 550-0805

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
550-0204 DIALIGHT-550-0204 Datasheet
132Kb / 1P
5mm LED CBI, TOP VIEW
550-XX07 DIALIGHT-550-XX07 Datasheet
83Kb / 1P
5mm LED CBI
550-XX07-004 DIALIGHT-550-XX07-004 Datasheet
83Kb / 11P
5mm LED CBI Circuit Board Indicator Sloped Back Housing, Quad Block
550-0207 DIALIGHT-550-0207 Datasheet
104Kb / 1P
5mm LED CBI Circuit Board Indicator Sloped Back Housing with Standoffs
logo
P-tec Corporation
PL505-4A02 P-TEC-PL505-4A02 Datasheet
317Kb / 1P
PL505 Series 5mm Quad-Level CBI LED
PL505-4B20 P-TEC-PL505-4B20 Datasheet
356Kb / 1P
PL505 Series 5mm Quad-Level CBI LED
PL505-4G13 P-TEC-PL505-4G13 Datasheet
343Kb / 1P
PL505 Series 5mm Quad-Level CBI LED
PL505-4R12 P-TEC-PL505-4R12 Datasheet
351Kb / 1P
PL505 Series 5mm Quad-Level CBI LED
PL505-4R21 P-TEC-PL505-4R21 Datasheet
350Kb / 1P
PL505 Series 5mm Quad-Level CBI LED
PL505-4Y01 P-TEC-PL505-4Y01 Datasheet
352Kb / 1P
PL505 Series 5mm Quad-Level CBI LED
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com