công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G32Q bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

74LVC1G32Q Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện 74LVC1G32Q
tải về  74LVC1G32Q tải về
kích thước tập tin   520.98 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện SINGLE 2 INPUT POSITIVE OR GATE

74LVC1G32Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74LVC1G32Q Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện 74LVC1G32Q
tải về  74LVC1G32Q Click to download

kích thước tập tin   520.98 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện SINGLE 2 INPUT POSITIVE OR GATE

74LVC1G32Q bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


74LVC1G32Q Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Grade 1 Ambient Temperature Operation: -40°C to +125°C
 Wide Supply Voltage Range from 1.65V to 5.5V
 ±24mA Output Drive at 3.3V
 CMOS Low Power Consumption
 IOFF Supports Partial-Power-Down Mode Operation
 Inputs Accept up to 5.5V Regardless of VCC Level
 ESD Protection Tested per AEC-Q100
 Exceeds 2000V Human Body Model (AEC-Q100-002)
 Exceeds 1000V Charged Device Model (AEC-Q100-011)
 Latch-Up Exceeds 100mA (AEC-Q100-004)
 Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
 Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
 The 74LVC1G32Q is suitable for automotive applications
requiring specific change control; this part is AEC-Q100
qualified, PPAP capable, and manufactured in IATF 16949
certified facilities.

Applications
 Voltage Level Shifting
 General Purpose Logic
 Power Down Signal Isolation
 Wide Array of Products such as:
 Automotive Applications within Grade 1 Temperature
Range
 Industrial Computing/Controls/Automation
 High Reliability Networking/Communications
 Industrial/Agricultural Equipment




Số phần tương tự - 74LVC1G32Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74LVC1G32QDBVRQ1G4 TI2-74LVC1G32QDBVRQ1G4 Datasheet
1Mb / 28P
SN74LVC1G32-Q1 Single 2-input positive-OR gate
REVISED AUGUST 2019
74LVC1G32QDBVRQ1G4.B TI2-74LVC1G32QDBVRQ1G4.B Datasheet
1Mb / 28P
SN74LVC1G32-Q1 Single 2-input positive-OR gate
REVISED AUGUST 2019
More results


Mô tả tương tự - 74LVC1G32Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G32 TI-SN74LVC1G32_07 Datasheet
496Kb / 18P
SINGLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AHC1G32 TI-SN74AHC1G32_08 Datasheet
435Kb / 12P
SINGLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
logo
Diodes Incorporated
74LVC1G32 DIODES-74LVC1G32 Datasheet
245Kb / 14P
SINGLE 2 INPUT POSITIVE OR GATE
DS32200 Rev. 2 - 2
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G32-EP TI1-SN74LVC1G32-EP Datasheet
502Kb / 15P
SINGLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
logo
Diodes Incorporated
74AUP1G32 DIODES-74AUP1G32 Datasheet
188Kb / 11P
SINGLE 2 INPUT POSITIVE OR GATE
Rev 1
logo
Texas Instruments
74AHCT1G32 TI-74AHCT1G32_13 Datasheet
974Kb / 15P
SINGLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74LVC1G32DSF2 TI1-SN74LVC1G32DSF2 Datasheet
1Mb / 26P
SINGLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G32 UTC-U74LVC1G32_15 Datasheet
202Kb / 5P
SINGLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
logo
Texas Instruments
SN74AUC1G32 TI1-SN74AUC1G32_15 Datasheet
993Kb / 17P
SINGLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
logo
Diodes Incorporated
74LVC1G32 DIODES-74LVC1G32_14 Datasheet
402Kb / 14P
SINGLE 2 INPUT POSITIVE OR GATE
Rev 8
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com