công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MK1581-01GILF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

MK1581-01GILF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện MK1581-01GILF
tải về  MK1581-01GILF tải về
kích thước tập tin   410.26 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW PHASE NOISE T1/E1 CLOCK GENERATOR

MK1581-01GILF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MK1581-01GILF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện MK1581-01GILF
tải về  MK1581-01GILF Click to download

kích thước tập tin   410.26 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW PHASE NOISE T1/E1 CLOCK GENERATOR

MK1581-01GILF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


MK1581-01GILF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Generates a T1 (1.544 MHz) or E1 (2.048 MHz) output
clock from an 8kHz frame clock input
• Configurable jitter attenuation characteristics, excellent
for use as a Stratum source de-jitter circuit
• VCXO-based clock generation ensures very low jitter and
phase noise generation
• Output clock is phase and frequency locked to the input
reference clock
• +115ppm minimum crystal frequency pullability range,
using recommended crystal
• Industrial temperature range
• Low power CMOS technology
• 16 pin TSSOP package
• Single 3.3 V power supply




Số phần tương tự - MK1581-01GILF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
MK1581-01GILF IDT-MK1581-01GILF Datasheet
229Kb / 11P
LOW PHASE NOISE T1/E1 CLOCK GENERATOR
MK1581-01GILFTR IDT-MK1581-01GILFTR Datasheet
229Kb / 11P
LOW PHASE NOISE T1/E1 CLOCK GENERATOR
More results


Mô tả tương tự - MK1581-01GILF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
CY26200 CYPRESS-CY26200 Datasheet
94Kb / 5P
T1/E1 Clock Generator
logo
Integrated Device Techn...
MK1581-01 IDT-MK1581-01 Datasheet
229Kb / 11P
LOW PHASE NOISE T1/E1 CLOCK GENERATOR
IDT82V3010 IDT-IDT82V3010 Datasheet
391Kb / 31P
T1/E1/OC3 TELECOM CLOCK GENERATOR WITH DUAL REFERENCE INPUTS
logo
Cypress Semiconductor
CY26200 CYPRESS-CY26200_05 Datasheet
94Kb / 5P
T1/E1 Clock Generator
logo
ON Semiconductor
NB3H5150-01 ONSEMI-NB3H5150-01 Datasheet
185Kb / 19P
Low Noise Multi-Rate Clock Generator
October, 2015 ??Rev. 0
logo
Silicon Laboratories
SI5380 SILABS-SI5380 Datasheet
1Mb / 50P
Ultra-Low Phase Noise, 12-output JESD204B Clock Generator
SI5380 SILABS-SI5380_16 Datasheet
1Mb / 53P
Ultra-Low Phase Noise, 12-output JESD204B Clock Generator
SI5380-D SILABS-SI5380-D Datasheet
1Mb / 53P
Ultra-Low Phase Noise, 12-output JESD204B Clock Generator
logo
Renesas Technology Corp
IDT82V3010 RENESAS-IDT82V3010 Datasheet
171Kb / 31P
T1/E1/OC3 TELECOM CLOCK GENERATOR WITH DUAL REFERENCE INPUTS
November 14, 2012
ICS548-05 RENESAS-ICS548-05 Datasheet
250Kb / 8P
T1/E1 CLOCK MULTIPLIER
091511
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com