công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D87C52-24 bảng dữ liệu (PDF) - Intel Corporation

D87C52-24 Datasheet PDF - Intel Corporation
tên linh kiện D87C52-24
tải về  D87C52-24 tải về
kích thước tập tin   312.63 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER

D87C52-24 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
D87C52-24 Datasheet PDF - Intel Corporation

tên linh kiện D87C52-24
tải về  D87C52-24 Click to download

kích thước tập tin   312.63 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER

D87C52-24 bảng dữ liệu (HTML) - Intel Corporation


D87C52-24 Thông tin chi tiết sản phẩm

The Intel 8XC52/8XC54/8XC58 is a single-chip control-oriented microcontroller which is fabricated on Intel’s reliable CHMOS III-E technology. Being a member of the MCS 51 family of controllers, the 8XC52/8XC54/ 8XC58 uses the same powerful instruction set, has the same architecture, and is pin-for-pin compatible with the existing MCS 51 family of products. The 8XC52/8XC54/8XC58 is an enhanced version of the 87C51/80C51BH/80C31BH. The added features make it an even more powerful microcontroller for applica tions that require clock output, and up/down counting capabilities such as motor control. It also has a more versatile serial channel that facilitates multi-processor communications.
Throughout this document 8XC5X will refer to the 8XC52, 80C32, 8XC54 and 8XC58 unless information applies to a specific device.

■ High Performance CHMOS EPROM/ROM/CPU
■ 12/24/33 MHz Operations
■ Three 16-Bit Timer/Counters
■ Programmable Clock Out
■ Up/Down Timer/Counter
■ Three Level Program Lock System
■ 8K/16K/32K On-Chip Program Memory
■ 256 Bytes of On-Chip Data RAM
■ Improved Quick Pulse Programming Algorithm
■ Boolean Processor
■ 32 Programmable I/O Lines
■ 6 Interrupt Sources
■ Programmable Serial Channel with:
   — Framing Error Detection
   — Automatic Address Recognition
■ TTL and CMOS Compatible Logic Levels
■ 64K External Program Memory Space
■ 64K External Data Memory Space
■ MCSÉ 51 Microcontroller Compatible Instruction Set
■ Power Saving Idle and Power Down Modes
■ ONCE (On-Circuit Emulation) Mode
■ Four-Level Interrupt Priority
■ Extended Temperature Range Except
   for 33 MHz Offering (-40°C to +85°C)




Số phần tương tự - D87C52-24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
D87C51 INTEL-D87C51 Datasheet
284Kb / 21P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
logo
Rochester Electronics
D87C51FA ROCHESTER-D87C51FA Datasheet
599Kb / 1P
POWERFUL MICROCONTROLLER from the MCS 51 controller family 44 pin LDCC
D87C51FA1 ROCHESTER-D87C51FA1 Datasheet
599Kb / 1P
POWERFUL MICROCONTROLLER from the MCS 51 controller family 44 pin LDCC
More results


Mô tả tương tự - D87C52-24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
80C31BH INTEL-80C31BH Datasheet
229Kb / 16P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
87C51 INTEL-87C51 Datasheet
284Kb / 21P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
8XC51GB INTEL-8XC51GB Datasheet
311Kb / 22P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
M80C51FB INTEL-M80C51FB Datasheet
184Kb / 12P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
87C51FA INTEL-87C51FA Datasheet
279Kb / 18P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
8XC51R INTEL-8XC51R Datasheet
294Kb / 20P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
80C52 INTEL-80C52 Datasheet
312Kb / 23P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
8XC52 INTEL-8XC52 Datasheet
317Kb / 23P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
EE87C51FB1SF76 INTEL-EE87C51FB1SF76 Datasheet
256Kb / 18P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
EN80C321SF88 INTEL-EN80C321SF88 Datasheet
1Mb / 23P
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
More results




Giới thiệu về Intel Corporation


Intel Corporation là một công ty công nghệ và tập đoàn đa quốc gia Mỹ có trụ sở tại Santa Clara, California.
Đây là một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn có giá trị cao nhất và cao nhất thế giới, dựa trên doanh thu.
Intel được biết đến nhiều nhất với sự phát triển của bộ vi xử lý, các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của máy tính.
Được thành lập vào năm 1968, Intel là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp phần cứng máy tính trong hơn năm thập kỷ.
Ngoài các bộ vi xử lý, công ty còn cung cấp một loạt các sản phẩm và công nghệ, bao gồm trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng, ổ đĩa trạng thái rắn, thiết bị Internet of Things (IoT), v.v.
Intel cũng là một người chơi hàng đầu trong việc phát triển mạng 5G và phương tiện tự trị.
Tập trung vào sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ, Intel tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của máy tính và công nghệ.
Công ty đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển và đã được trao hơn 17.000 bằng sáng chế cho những đổi mới của mình.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com