công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBSS4360PAS-Q bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PBSS4360PAS-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PBSS4360PAS-Q
tải về  PBSS4360PAS-Q tải về
kích thước tập tin   306.96 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 60 V, 3 A NPN low VCEsat transistor

PBSS4360PAS-Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PBSS4360PAS-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PBSS4360PAS-Q
tải về  PBSS4360PAS-Q Click to download

kích thước tập tin   306.96 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 60 V, 3 A NPN low VCEsat transistor

PBSS4360PAS-Q bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PBSS4360PAS-Q Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
NPN low VCEsat transistor, encapsulated in an ultra thin DFN2020D-3 (SOT1061D) leadless small
Surface-Mounted Device (SMD) plastic package with medium power capability and visible and
soldarable side pads.
PNP complement: PBSS5360PAS-Q

2. Features and benefits
• Low collector-emitter saturation voltage VCEsat
• High collector current capability IC and ICM
• High collector current gain (hFE) at high IC
• High efficiency due to less heat generation
• High temperature applications up to 175 °C
• Reduced Printed-Circuit Board (PCB) area requirements
• Exposed heat sink for excellent thermal and electrical conductivity
• Leadless small SMD plastic package with soldarable side pads
• Suitable for Automatic Optical Inspection (AOI) of solder joint
• Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications

3. Applications
• Loadswitch
• Battery-driven devices
• Power management
• Charging circuits
• Power switches (e.g. motors, fans)




Số phần tương tự - PBSS4360PAS-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PBSS4360PAS NEXPERIA-PBSS4360PAS Datasheet
382Kb / 19P
60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
More results


Mô tả tương tự - PBSS4360PAS-Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PBSS4160DS PHILIPS-PBSS4160DS Datasheet
154Kb / 14P
60 V 1 A NPN/NPN low VCEsat (BISS) transistor
Rev. 02-27 June 2005
PBSS4160PAN NXP-PBSS4160PAN Datasheet
276Kb / 17P
60 V, 1 A NPN/NPN low VCEsat (BISS) transistor
14 January 2013
PBSS4360Z PHILIPS-PBSS4360Z_15 Datasheet
263Kb / 14P
60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
26 February 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
PBSS4360X NEXPERIA-PBSS4360X Datasheet
254Kb / 13P
60 V, 3 A NPN low VCEsat BISS transistor
PBSS4360Z NEXPERIA-PBSS4360Z Datasheet
717Kb / 14P
60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
PBSS4360PAS NEXPERIA-PBSS4360PAS Datasheet
382Kb / 19P
60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
PBSS4041NZ-Q NEXPERIA-PBSS4041NZ-Q Datasheet
289Kb / 14P
60 V, 7 A NPN low VCEsat transistor
21 November 2022
PBSS4160QA-Q NEXPERIA-PBSS4160QA-Q Datasheet
296Kb / 14P
60 V, 1 A NPN low VCEsat transistor
9 March 2023
PBSS5360Z-Q NEXPERIA-PBSS5360Z-Q Datasheet
260Kb / 11P
60 V, 3 A PNP low VCEsat transistor
24 May 2022
PBSS303ND NEXPERIA-PBSS303ND Datasheet
279Kb / 17P
60 V, 3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor
Rev. 02 - 14 December 2007
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com