công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HI5703KCB bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

HI5703KCB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện HI5703KCB
tải về  HI5703KCB tải về
kích thước tập tin   879.03 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 10-Bit, 40 MSPS A/D Converter

HI5703KCB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HI5703KCB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HI5703KCB
tải về  HI5703KCB Click to download

kích thước tập tin   879.03 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 10-Bit, 40 MSPS A/D Converter

HI5703KCB bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


HI5703KCB Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Sampling Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 MSPS
• 8.55 Bits Guaranteed at fIN = 10MHz
• Low Power
• Wide Full Power Input Bandwidth . . . . . . . . . . . . 250MHz
• On Chip Sample and Hold
• Fully Differential or Single-Ended Analog Input
• Single Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+5V
• TTL Compatible Interface
• 3.3V Digital Outputs Available
Applications
• Professional Video Digitizing
• Medical Imaging
• Digital Communication Systems
• High Speed Data Acquisition
• Additional Reference Documents
- AN9534 Using the HI5703 Evaluation Board
- AN9413 Driving the Analog Input of the HI5702
- AN9214 Using Intersil High Speed A/D Converters




Số phần tương tự - HI5703KCB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HI5703KCB INTERSIL-HI5703KCB Datasheet
181Kb / 18P
10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
November 1998
More results


Mô tả tương tự - HI5703KCB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9040A AD-AD9040A Datasheet
192Kb / 12P
10-Bit 40 MSPS A/D Converter
REV.B
AD9050 AD-AD9050 Datasheet
151Kb / 12P
10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV.B
logo
Intersil Corporation
HI5702 INTERSIL-HI5702 Datasheet
94Kb / 14P
10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
August 1997
HI5703 INTERSIL-HI5703 Datasheet
181Kb / 18P
10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
November 1998
HI5746 INTERSIL-HI5746 Datasheet
145Kb / 17P
10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
February 1999
logo
Cadeka Microcircuits LL...
CDK1305 CADEKA-CDK1305 Datasheet
1Mb / 12P
10-bit, 40 MSPS 175mW A/D Converter
CDK1306 CADEKA-CDK1306 Datasheet
1Mb / 11P
10-bit, 40 MSPS 160mW A/D Converter
SPT7864 CADEKA-SPT7864 Datasheet
148Kb / 8P
10-BIT, 40 MSPS A/D CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9040A AD-AD9040A_15 Datasheet
298Kb / 16P
10-Bit 40 MSPS A/D Converter
REV. D
AD9050 AD-AD9050_15 Datasheet
154Kb / 12P
10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com